công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KSD13003E bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - SemiHow Co.,Ltd.

tên linh kiện KSD13003E
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN Silicon Power Transistor
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEMIHOW [SemiHow Co.,Ltd.]
Trang chủ  http://www.semihow.com
Logo SEMIHOW - SemiHow Co.,Ltd.

KSD13003E bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - SemiHow Co.,Ltd.

  KSD13003E Datasheet HTML 1Page - SemiHow Co.,Ltd. KSD13003E Datasheet HTML 2Page - SemiHow Co.,Ltd. KSD13003E Datasheet HTML 3Page - SemiHow Co.,Ltd. KSD13003E Datasheet HTML 4Page - SemiHow Co.,Ltd. KSD13003E Datasheet HTML 5Page - SemiHow Co.,Ltd. KSD13003E Datasheet HTML 6Page - SemiHow Co.,Ltd. KSD13003E Datasheet HTML 7Page - SemiHow Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
1
2
3
KSB13003E
KSU13003E / KSD13003E
NPN Silicon Power Transistor, VCBO= 700V, VCEO= 400V, IC= 1.5A
General Description
• High Voltage, High Speed Switching
• Suitable for Switching regulator, Inverters motor controls
• 150
Max. Operating temperature
• 8KV ESD proof at HBM (C=100
, R=1.5
)
Features
• VCBO = 700V
• VCEO = 400V
• VBEO = 9V
• IC = 1.5A
TO-92
TO-251
TO-252
1
2
3
Ordering Information
Ordering number
Package
Pin Assignment
Packing
123
KSB13003E
TO-92
B
C
E
Ammo
KSB13003ER
TO-92
E
C
B
Ammo
KSU13003E
TO-251
B
C
E
Tube
KSU13003ER
TO-251
E
C
B
Tube
KSD13003E
TO-252
B
C
E
Reel
KSD13003ER
TO-252
E
C
B
Reel
1
2
3


Số phần tương tự - KSD13003E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SemiHow Co.,Ltd.
KSD13003E SEMIHOW-KSD13003E Datasheet
553Kb / 5P
   High Voltage Switch Mode Application
KSD13003ER SEMIHOW-KSD13003ER Datasheet
553Kb / 5P
   Suitable for Switching regulator, Inverters motor controls
More results

Mô tả tương tự - KSD13003E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
M/A-COM Technology Solu...
MRF10031 MA-COM-MRF10031 Datasheet
195Kb / 5P
   Microwave Power Silicon NPN Transistor Microwave Power Silicon NPN Transistor
logo
NEC
2SC3568 NEC-2SC3568 Datasheet
172Kb / 3P
   NPN SILICON POWER TRANSISTOR
logo
Seme LAB
BUW46 SEME-LAB-BUW46 Datasheet
17Kb / 2P
   NPN SILICON POWER TRANSISTOR
logo
NEC
2SC2752 NEC-2SC2752 Datasheet
188Kb / 4P
   NPN SILICON POWER TRANSISTOR
logo
Seme LAB
SDT96305 SEME-LAB-SDT96305 Datasheet
17Kb / 2P
   NPN SILICON POWER TRANSISTOR
logo
NEC
2SD1818 NEC-2SD1818 Datasheet
196Kb / 3P
   NPN SILICON POWER TRANSISTOR
logo
Transys Electronics
BUL791 TRSYS-BUL791 Datasheet
873Kb / 6P
   NPN SILICON POWER TRANSISTOR
logo
Siemens Semiconductor G...
BU326A SIEMENS-BU326A Datasheet
69Kb / 3P
   NPN SILICON POWER TRANSISTOR
logo
Boca Semiconductor Corp...
2N3441 BOCA-2N3441 Datasheet
100Kb / 2P
   NPN SILICON POWER TRANSISTOR
logo
Central Semiconductor C...
CZT5338 CENTRAL-CZT5338 Datasheet
101Kb / 2P
   NPN SILICON POWER TRANSISTOR
logo
AUK corp
STD13003L AUK-STD13003L Datasheet
271Kb / 3P
   NPN Silicon Power Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com