công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS42JB49IRGCR bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADS42JB49IRGCR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual-Channel, 14- and 16-Bit, 250-MSPS Analog-to-Digital Converters
Download  76 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS42JB49IRGCR bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  ADS42JB49IRGCR Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments ADS42JB49IRGCR Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments ADS42JB49IRGCR Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments ADS42JB49IRGCR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments ADS42JB49IRGCR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADS42JB49IRGCR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS42JB49IRGCR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS42JB49IRGCR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS42JB49IRGCR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 76 page
background image
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14
16
48
33
15
13
12
11
10
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
DGND
DRVDD
DGND
MODE
STBY
PDN_GBL
DRVDD
SYNC~M
SYNC~P
CTRL2
AVDD
AGND
INBP
INBM
AGND
AVDD
DGND
DRVDD
DGND
SDOUT
RESET
SCLK
SDATA
SEN
AVDD
CTRL1
AVDD
AGND
INAP
INAM
AGND
AVDD
Thermal Pad
ADS42JB49, ADS42JB69
www.ti.com
SLAS900F – OCTOBER 2012 – REVISED DECEMBER 2014
5 Device Comparison Table
14-BIT,
14-BIT,
16-BIT,
INTERFACE OPTION
160 MSPS
250 MSPS
250 MSPS
DDR or QDR LVDS
ADS42LB49
ADS42LB69
JESD204B
ADS42JB46
ADS42JB49
ADS42JB69
6 Pin Configuration and Functions
RGC Package
VQFN-64
(Top View)
Copyright © 2012–2014, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
5
Product Folder Links: ADS42JB49 ADS42JB69


Số phần tương tự - ADS42JB49IRGCR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS42JB49IRGCR TI-ADS42JB49IRGCR Datasheet
4Mb / 70P
[Old version datasheet]   Dual-Channel, 14- and 16-Bit, 250-MSPS Analog-to-Digital Converters
ADS42JB49IRGCR TI1-ADS42JB49IRGCR Datasheet
4Mb / 73P
[Old version datasheet]   Dual-Channel, 14- and 16-Bit, 250-MSPS Analog-to-Digital Converters
ADS42JB49IRGCR TI1-ADS42JB49IRGCR Datasheet
4Mb / 73P
[Old version datasheet]   Dual-Channel, 14- and 16-Bit, 250-MSPS Analog-to-Digital Converters
More results

Mô tả tương tự - ADS42JB49IRGCR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS42JB49 TI1-ADS42JB49_14 Datasheet
4Mb / 73P
[Old version datasheet]   Dual-Channel, 14- and 16-Bit, 250-MSPS Analog-to-Digital Converters
ADS42JB49 TI1-ADS42JB49_13 Datasheet
4Mb / 73P
[Old version datasheet]   Dual-Channel, 14- and 16-Bit, 250-MSPS Analog-to-Digital Converters
ADS42LB49 TI1-ADS42LB49 Datasheet
3Mb / 80P
[Old version datasheet]   Dual-Channel, 14- and 16-Bit, 250-MSPS Analog-to-Digital Converters
ADS42JB49 TI-ADS42JB49 Datasheet
4Mb / 70P
[Old version datasheet]   Dual-Channel, 14- and 16-Bit, 250-MSPS Analog-to-Digital Converters
logo
Analog Devices
AD9743 AD-AD9743_15 Datasheet
452Kb / 28P
   Dual 8-/10-/12-/14-/16-Bit 250 MSPS Digital-to-Analog Converters
REV. A
AD9745 AD-AD9745_15 Datasheet
452Kb / 28P
   Dual 8-/10-/12-/14-/16-Bit 250 MSPS Digital-to-Analog Converters
REV. A
AD9741 AD-AD9741 Datasheet
638Kb / 28P
   Dual 8-/10-/12-/14-/16-Bit 250 MSPS Digital-to-Analog Converters
REV. 0
AD9746 AD-AD9746_15 Datasheet
452Kb / 28P
   Dual 8-/10-/12-/14-/16-Bit 250 MSPS Digital-to-Analog Converters
REV. A
AD9747 AD-AD9747_15 Datasheet
452Kb / 28P
   Dual 8-/10-/12-/14-/16-Bit 250 MSPS Digital-to-Analog Converters
REV. A
AD9741 AD-AD9741_15 Datasheet
452Kb / 28P
   Dual 8-/10-/12-/14-/16-Bit 250 MSPS Digital-to-Analog Converters
REV. A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com