công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM4007 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Olitech Electronics Co.Ltd

tên linh kiện SM4007
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED SILICON RECTIFIER
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OLITECH [Olitech Electronics Co.Ltd]
Trang chủ  http://olitech-elec.com/En_index.asp
Logo OLITECH - Olitech Electronics Co.Ltd

SM4007 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Olitech Electronics Co.Ltd

  SM4007 Datasheet HTML 1Page - Olitech Electronics Co.Ltd SM4007 Datasheet HTML 2Page - Olitech Electronics Co.Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Single Phase
Half Wave 60Hz
Resistive or
Inductive Load
40
20
4
2
0.4
0.2
6
4
2
20
40
60
200
20
10
10
10
20
100
120
140
80
60
40
20
0
J
T =25℃
T =100℃
J
J
T =25℃
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.01
0.1
1.0
10
100
80
60
40
20
10
6
4
2
0
50
40
30
20
10
0.2
0.4
0.6
0.8
150
125
100
75
50
25
8.3ms Single Half Sine-Wave
(JEDEC Method)
18
NUMBER OF CYCLES AT 60 Hz
F1G.2-MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK
FORWARD SURGE CURRENT
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE,(%)
CHARACTERISTICS
F1G.4-TYPICAL REVERSE
Pulse Width=300us
1% Duty Cycle
F1G.3-TYPICAL INSTANTANEOUS
FORWARD CHARACTERISTICS
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE,(V)
100
10
1
REVRESE VOLTAGE,(V)
0.1
1.0
10
100
F1G.5-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
1.0
DERATING CURVE
F1G.1-FORWARD CURRENT
LEAD TEMPERATURE,()
0
175
0
0.375
″(9.5mm) Lead Length
Email: info@olitech-elec.com
Website: www.olitech-elec.com
SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED SILICON RECTIFIER
VOLTAGE RANGE
-50 to 1000 Volts
SM4001 THRU SM4007
FORWARD CURRENT
1.0 A
Page:P2-P2
OLITECH ELECTRONICS CO. LTD.


Số phần tương tự - SM4007

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rectron Semiconductor
SM4007 RECTRON-SM4007 Datasheet
21Kb / 2P
   SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE 50 to 1000 Volts CURRENT 1.0 Ampere)
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
SM4007 BILIN-SM4007 Datasheet
198Kb / 2P
   SURFACE MOUNT RECTIFIER
logo
Diotec Semiconductor
SM4007 DIOTEC-SM4007 Datasheet
112Kb / 2P
   Surface Mount Silicon Rectifier Diodes
logo
Bytes
SM4007 BYTES-SM4007 Datasheet
149Kb / 2P
   1.0 AMP SURFACE MOUNT SILICON RECTIFIERS
logo
UNIOHM CORPORATION
SM4007 UNIOHM-SM4007 Datasheet
63Kb / 2P
   1.0 AMP SURFACE MOUNT SILICON RECTIFIERS
More results

Mô tả tương tự - SM4007

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rectron Semiconductor
FM501 RECTRON-FM501 Datasheet
23Kb / 2P
   SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED SILICON RECTIFIER (GLASS PASSIVATED SILICON RECTIFIER)
FM4001B RECTRON-FM4001B Datasheet
29Kb / 3P
   SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED SILICON RECTIFIER
FM501B RECTRON-FM501B Datasheet
313Kb / 6P
   SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED SILICON RECTIFIER
logo
General Semiconductor
S2A GE-S2A Datasheet
74Kb / 2P
   SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED SILICON RECTIFIER
logo
Rectron Semiconductor
SM4004-W RECTRON-SM4004-W Datasheet
445Kb / 4P
   SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED SILICON RECTIFIER
FM3013 RECTRON-FM3013 Datasheet
257Kb / 6P
   SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED SILICON RECTIFIER
FM4001F RECTRON-FM4001F Datasheet
94Kb / 6P
   SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED SILICON RECTIFIER
logo
SHENZHEN KOO CHIN ELECT...
SM4001 KOOCHIN-SM4001 Datasheet
255Kb / 2P
   SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED SILICON RECTIFIER
logo
Nantong Hornby Electron...
S1X HORNBY-S1X Datasheet
383Kb / 3P
   SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED SILICON RECTIFIER
logo
Rectron Semiconductor
FM801P RECTRON-FM801P Datasheet
300Kb / 8P
   SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED SILICON RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com