công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1SS400 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Olitech Electronics Co.Ltd

tên linh kiện 1SS400
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGH SPEED SWITCHING DIODE
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OLITECH [Olitech Electronics Co.Ltd]
Trang chủ  http://olitech-elec.com/En_index.asp
Logo OLITECH - Olitech Electronics Co.Ltd

1SS400 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Olitech Electronics Co.Ltd

  1SS400 Datasheet HTML 1Page - Olitech Electronics Co.Ltd 1SS400 Datasheet HTML 2Page - Olitech Electronics Co.Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Page:P2-P1
Plastic-Encapsulate Diodes
HIGH SPEED SWITCHING DIODE
FEATURES
Small surface mounting type
High Speed
High reliability with high surge current handing capability
MARKING: A
Maximum Ratings and Electrical Characteristics, Single Diode @TA=25
Parameter
Symbol
Limits
Unit
Peak reverse voltage
VR
M
90
V
DC reverse voltage
VR
80
V
Peak forward current
IF
M
225
mA
Mean rectifying current
IO
100
mA
Surge current (1s)
Isurge
500
mA
Junction temperature
Tj
125
Storage temperature
Tstg
-55~+125
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tamb=25
unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Conditions
Forward voltage
VF
1.2
V
IF=100mA
Reverse current
IR
0.1
μA
VR=80V
Capacitance between terminals
CT
3.0
pF
VR=0.5V, f=1MHZ
Reverse recovery time
trr
4
ns
VR=6V,IF=10mA,RL=100Ω
SOD-523
-
+
1SS400
Email: info@olitech-elec.com
Website: www.olitech-elec.com
OLITECH ELECTRONICS CO. LTD.


Số phần tương tự - 1SS400

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
1SS400 ROHM-1SS400 Datasheet
359Kb / 3P
   Switching diode
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
1SS400 BILIN-1SS400 Datasheet
110Kb / 3P
   High speed Switching Diode
logo
Micro Commercial Compon...
1SS400 MCC-1SS400 Datasheet
202Kb / 2P
   90Volts High Speed Switching Diodes
logo
Yea Shin Technology Co....
1SS400 YEASHIN-1SS400 Datasheet
1,011Kb / 4P
   200mW SOD-523 SURFACE MOUNT Very Small Outline Flat Lead Plastic Package General Purpose Application High Speed Switching Diode
logo
Leshan Radio Company
1SS400 LRC-1SS400 Datasheet
50Kb / 2P
   Switching diode
More results

Mô tả tương tự - 1SS400

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AiT Semiconductor Inc.
BAS516 AITSEMI-BAS516 Datasheet
210Kb / 4P
   SWITCHING DIODE HIGH SPEED SWITCHING DIODE
REV1.0
logo
Rohm
DAN202FM ROHM-DAN202FM Datasheet
1Mb / 7P
   Switching Diode (High speed switching)
DAP202FMFH ROHM-DAP202FMFH Datasheet
1Mb / 7P
   Switching Diode (High speed switching)
BAV70HY ROHM-BAV70HY Datasheet
1Mb / 8P
   Switching Diode (High speed switching)
BAV99FM ROHM-BAV99FM Datasheet
1Mb / 8P
   Switching Diode (High speed switching)
BAW56HYFH ROHM-BAW56HYFH Datasheet
1Mb / 8P
   Switching Diode (High speed switching)
DAN202FMFH ROHM-DAN202FMFH Datasheet
1Mb / 7P
   Switching Diode (High speed switching)
DAP222ZM ROHM-DAP222ZM Datasheet
1Mb / 7P
   Switching Diode (High speed switching)
1SS400CM ROHM-1SS400CM Datasheet
1Mb / 8P
   Switching Diode (High speed switching)
BAW56HY ROHM-BAW56HY Datasheet
1Mb / 8P
   Switching Diode (High speed switching)
DAN222ZM ROHM-DAN222ZM Datasheet
1Mb / 7P
   Switching Diode (High speed switching)
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com