công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SA1036 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Nanjing International Group Co

tên linh kiện 2SA1036
Giải thích chi tiết về linh kiện  SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DGNJDZ [Nanjing International Group Co]
Trang chủ  http://www.dgnjdz.com/
Logo DGNJDZ - Nanjing International Group Co

2SA1036 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Nanjing International Group Co

  2SA1036 Datasheet HTML 1Page - Nanjing International Group Co 2SA1036 Datasheet HTML 2Page - Nanjing International Group Co  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
SOT-23
Plastic-Encapsulate Transistors
2SA1036
TRANSISTOR (PNP)
FEATURES
∙ Large IC. ICMax.= -500 mA
∙ Low VCE(sat). Ideal for low-voltage operation.
MARKING : HP, HQ, HR
MAXIMUM RATINGS (Ta=25
℃ unless otherwise noted)
Symbol
Parameter
Value
Unit
VCBO
Collector-Base Voltage
-40
V
VCEO
Collector-Emitter Voltage
-32
V
VEBO
Emitter-Base Voltage
-5
V
IC
Collector Current -Continuous
-500
mA
PC
Collector Power Dissipation
200
mW
TJ
Junction Temperature
150
Tstg
Storage Temperature
-55-150
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25
℃ unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Test conditions
Min
Typ
Max
Unit
Collector-base breakdown voltage
V(BR)CBO
IC=-100μA,IE=0
-40
V
Collector-emitter breakdown voltage
V(BR)CEO
IC=-1mA,IB=0
-32
V
Emitter-base breakdown voltage
V(BR)EBO
IE=-100μA,IC=0
-5
V
Collector cut-off current
ICBO
VCB=-20V,IE=0
-1
μA
Emitter cut-off current
IEBO
VEB=-4V,IC=0
-1
μA
DC current gain
hFE
VCE=-3V,IC=-10mA
82
390
Collector-emitter saturation voltage
VCE(sat)
IC=-100mA,IB=-10mA
-0.4
V
Transition frequency
fT
VCE=-5V,IC=-20mA,f=100MHz
200
MHz
Collector output capacitance
Cob
VCB=-10V,IE=0,f=1MHz
7
pF
CLASSIFICATION OF
hFE
Rank
P
Q
R
Range
82 - 180
120 - 270
180 - 390
SOT-23
3
1
2
1. BASE
2. EMITTER
3. COLLECTOR
B,Aug,2012
DONGGUAN NANJING ELECTRONICS LTD.,


Số phần tương tự - 2SA1036

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
2SA1036 BILIN-2SA1036 Datasheet
228Kb / 4P
   Silicon Epitaxial Planar Transistor
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
2SA1036 SECOS-2SA1036 Datasheet
235Kb / 2P
   PNP Silicon General Purpose Transistor
2SA1036 SECOS-2SA1036 Datasheet
700Kb / 2P
   PNP Silicon General Purpose Transistor
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
2SA1036 HTSEMI-2SA1036 Datasheet
369Kb / 2P
   TRANSISTOR(PNP)
logo
GUANGDONG HOTTECH INDUS...
2SA1036 HOTTECH-2SA1036 Datasheet
213Kb / 2P
   Plastic-Encapsulate Transistors
More results

Mô tả tương tự - 2SA1036

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
S9014LT1 ETC-S9014LT1 Datasheet
1Mb / 2P
   SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Avic Technology
AV9015LT1 AVICTEK-AV9015LT1 Datasheet
37Kb / 1P
   SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Jiangsu High diode Semi...
2SC2412 HDSEMI-2SC2412 Datasheet
2Mb / 4P
   SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors
BC848 HDSEMI-BC848 Datasheet
2Mb / 5P
   SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors
S8550-SOT-23 HDSEMI-S8550-SOT-23 Datasheet
2Mb / 4P
   SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors
BC817B HDSEMI-BC817B Datasheet
2Mb / 4P
   SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors
BC847 HDSEMI-BC847 Datasheet
2Mb / 5P
   SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors
MMBTA06 HDSEMI-MMBTA06 Datasheet
2Mb / 4P
   SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors
S8050 HDSEMI-S8050 Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors
SS8050-SOT-23 HDSEMI-SS8050-SOT-23 Datasheet
2Mb / 4P
   SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
2SB709A JIANGSU-2SB709A Datasheet
662Kb / 4P
   SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com