công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N5358B bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Nanjing International Group Co

tên linh kiện 1N5358B
Giải thích chi tiết về linh kiện  5 W Glass Passivated Zener Diode
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DGNJDZ [Nanjing International Group Co]
Trang chủ  http://www.dgnjdz.com/
Logo DGNJDZ - Nanjing International Group Co

1N5358B bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Nanjing International Group Co

  1N5358B Datasheet HTML 1Page - Nanjing International Group Co 1N5358B Datasheet HTML 2Page - Nanjing International Group Co 1N5358B Datasheet HTML 3Page - Nanjing International Group Co  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
5 W Glass Passivated Zener Diode
• Glass passivated junction
• The plastic material carries
U/L recognition 94 V-0
• Terminals: Axial Leads
• Polarity: Color band denotes cathode
Mounting instructions
1. Min. distance from body to soldering point,
4 mm.
2. Max. solder temperature, 350°C.
3. Max. soldering time, 3.5 sec.
4. Do not bend lead at a point closer than
3 mm. to the body.
Dimensions in mm.
DO-201AE
(Plastic)
Maximum Ratings, according to IEC publication No. 134
Power dissipation at Tamb = 75
oC
Operating temperature range
Storage temperature range
P
tot
T
j
T
stg
5 W
180 W
– 55 to + 175 °C
– 55 to + 175 °C
Electrical Characteristics at Tamb = 25°C
V
F
Max. forward voltage drop at I
F = 3.0 A
R
thj-a
Max. thermal resistance at: 10 mm.
lead length
1.2 V
20° C/W
Standard Voltage Tolerance is ± 5%
59.5 min.
9.3 ± 0.3
Voltage
7.5 to 200 V.
Power
5.0 W
P
ZSM
Non repetitive peak zener dissipation
(t = 8.3 ms)
1N5343B---1N5388B


Số phần tương tự - 1N5358B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
1N5358B MOTOROLA-1N5358B Datasheet
87Kb / 6P
   5 WATT ZENER REGULATOR DIODES 3.3-200 VOLTS
logo
Micro Commercial Compon...
1N5358B MCC-1N5358B Datasheet
333Kb / 6P
   5 Watt Zener Diode 5.1 to 51 Volts Epoxy meets UL 94 V-0 flammability rating
logo
Semikron International
1N5358B SEMIKRON-1N5358B Datasheet
51Kb / 2P
   Zener silicon diodes
logo
Shenzhen Luguang Electr...
1N5358B LUGUANG-1N5358B Datasheet
3Mb / 5P
   POWER DISSIPATION
logo
EIC discrete Semiconduc...
1N5358B EIC-1N5358B Datasheet
59Kb / 3P
   SILICON ZENER DIODES
More results

Mô tả tương tự - 1N5358B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
ZY6V2GP ETC-ZY6V2GP Datasheet
65Kb / 4P
   2 W Glass Passivated Zener Diode
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
ZY6V2GP TAYCHIPST-ZY6V2GP Datasheet
7Mb / 2P
   Glass Passivated Zener Diode
logo
Micro Commercial Compon...
2EZ75D5 MCC-2EZ75D5 Datasheet
513Kb / 5P
   W Glass Passivated Junction Silicon Zener Diode 5.1-75 Volts
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1N4740A TSC-1N4740A Datasheet
5Mb / 5P
   Glass Passivated Junction Silicon Zener Diode
1N4741A TSC-1N4741A Datasheet
86Kb / 5P
   Glass Passivated Junction Silicon Zener Diode
logo
Pan Jit International I...
1N4728A PANJIT-1N4728A_04 Datasheet
360Kb / 5P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION SILICON ZENER DIODE
1N4729A PANJIT-1N4729A Datasheet
803Kb / 5P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION SILICON ZENER DIODE
1N4736A PANJIT-1N4736A Datasheet
379Kb / 5P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION SILICON ZENER DIODE
logo
Transys Electronics
1N4741A TRSYS-1N4741A Datasheet
348Kb / 5P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION SILICON ZENER DIODE
logo
MIC GROUP RECTIFIERS
MZ1.0GM3V9-100 MIC-MZ1.0GM3V9-100 Datasheet
58Kb / 5P
   SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED ZENER DIODE
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com