công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LF2005-S bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - LEM

tên linh kiện LF2005-S
Giải thích chi tiết về linh kiện  Current Transducer LF 2005-S
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LEM [LEM]
Trang chủ  http://www.lem.co.jp/HQ/en
Logo LEM - LEM

LF2005-S bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - LEM

  LF2005-S Datasheet HTML 1Page - LEM LF2005-S Datasheet HTML 2Page - LEM  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Secondary terminals
Pin
+
: supply voltage + 15 .. 24 V
Pin
M
: measure
Pin
-
: supply voltage - 15 .. 24 V
Connection
Remarks
I
S is positive when IP flows in the direction of the arrow.
Temperature of the primary conductor should not exceed
100°C.
Dynamic performances (di/dt and response time) are best
with a single bar completely filling the primary hole.
This is a standard model. For different versions (supply
voltages, turns ratios, unidirectional measurements...),
please contact us.
Mechanical characteristics
General tolerance
± 0.5 mm
Fastening transducer
4 holes
∅ 6.5 mm
Flat or vertical position
4 screw M6 steel
Fastening torque
5.5 Nm or 4.05 Lb. - Ft.
Primary through-hole
60.5 x 60.5 mm
Connection of secondary
S3P-VH
Dimensions LF 2005-S (in mm. 1 mm = 0.0394 inch)
Front view
Left view
Top view
LEM reserves the right to carry out modifications on its transducers, in order to improve them, without previous notice.


Số phần tương tự - LF2005-S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LEM
LF2005-S LEM-LF2005-S Datasheet
84Kb / 2P
   Current Transducer
LF2005-S LEM-LF2005-S_06 Datasheet
84Kb / 2P
   Current Transducer
LF2005-S LEM-LF2005-S_11 Datasheet
459Kb / 3P
   Current Transducer
More results

Mô tả tương tự - LF2005-S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LEM
LT2005-S LEM-LT2005-S Datasheet
68Kb / 2P
   Current Transducer LT 2005-S
LF205-S LEM-LF205-S Datasheet
61Kb / 2P
   CURRENT TRANSDUCER LF 205-S
LF1005-S LEM-LF1005-S Datasheet
43Kb / 2P
   Current Transducer LF 1005-S
LF-510-S LEM-LF-510-S Datasheet
1Mb / 7P
   Current transducer LF 510-S
LF505-S LEM-LF505-S Datasheet
117Kb / 2P
   Current Transducer LF 505-S
LF305-S LEM-LF305-S Datasheet
130Kb / 2P
   Current Transducer LF 305-S
LF205-P LEM-LF205-P Datasheet
48Kb / 2P
   Current Transducer LF 205-P
LF205P LEM-LF205P Datasheet
73Kb / 2P
   Current Transducer LF 205-P/SP1
HAR1000-S LEM-HAR1000-S Datasheet
270Kb / 2P
   Current Transducer HAR 1000-S
LT4000-S LEM-LT4000-S Datasheet
79Kb / 2P
   Current Transducer LT 4000-S
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com