công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS12A44514PWRG4 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TS12A44514PWRG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low ON-State Resistance 4-Channel SPST CMOS Analog Switches
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TS12A44514PWRG4 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button TS12A44514PWRG4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TS12A44514PWRG4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TS12A44514PWRG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TS12A44514PWRG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TS12A44514PWRG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TS12A44514PWRG4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TS12A44514PWRG4 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TS12A44514PWRG4 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TS12A44514PWRG4 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 24 page
background image
0
5
10
15
20
25
0
1
2
3
4
5
Analog Signal, V
(V)
COM
VCC = 5.5 V
T = –40°C
A
T = 25°C
A
T = 85°C
A
0
5
10
15
20
25
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12
Analog Signal, V
(V)
COM
T = 25°C
A
T = 85°C
A
T = –40°C
A
0
5
10
15
20
25
30
0
1
2
3
4
Analog Signal, V
(V)
COM
T = 25°C
A
T = 85°C
A
T = –40°C
A
0
5
10
15
20
25
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12
Analog Signal, V
(V)
COM
V
= 3 V
CC
V
= 4.5 V
CC
V
= 11.4 V
CC
9
TS12A44513, TS12A44514, TS12A44515
www.ti.com
SCDS247B – OCTOBER 2008 – REVISED FEBRUARY 2016
Product Folder Links: TS12A44513 TS12A44514 TS12A44515
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2008–2016, Texas Instruments Incorporated
6.8 Typical Characteristics
Figure 5. RON vs VCOM (TA = 25°C)
Figure 6. RON vs VCOM (VCC = 3 V)
Figure 7. RON vs VCOM (VCC = 4.5 V)
Figure 8. RON vs VCOM (VCC = 11.4 V)


Số phần tương tự - TS12A44514PWRG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS12A44514PWRG4 TI-TS12A44514PWRG4 Datasheet
494Kb / 16P
[Old version datasheet]   LOW ON-STATE RESISTANCE QUAD SPST CMOS ANALOG SWITCHES
TS12A44514PWRG4 TI-TS12A44514PWRG4 Datasheet
459Kb / 16P
[Old version datasheet]   LOW ON-STATE RESISTANCE QUAD SPST CMOS ANALOG SWITCHES
TS12A44514PWRG4 TI1-TS12A44514PWRG4 Datasheet
936Kb / 19P
[Old version datasheet]   LOW ON-STATE RESISTANCE QUAD SPST CMOS ANALOG SWITCHES
More results

Mô tả tương tự - TS12A44514PWRG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS12A44513 TI-TS12A44513_10 Datasheet
459Kb / 16P
[Old version datasheet]   LOW ON-STATE RESISTANCE QUAD SPST CMOS ANALOG SWITCHES
TS12A44513 TI1-TS12A44513_14 Datasheet
936Kb / 19P
[Old version datasheet]   LOW ON-STATE RESISTANCE QUAD SPST CMOS ANALOG SWITCHES
TS12A44513 TI-TS12A44513 Datasheet
494Kb / 16P
[Old version datasheet]   LOW ON-STATE RESISTANCE QUAD SPST CMOS ANALOG SWITCHES
TS12A4514 TI-TS12A4514 Datasheet
269Kb / 15P
[Old version datasheet]   LOW-VOLTAGE, LOW ON-STATE RESISTANCE SPST CMOS ANALOG SWITCHES
TS12A4516 TI-TS12A4516_10 Datasheet
461Kb / 14P
[Old version datasheet]   DUAL SUPPLY, LOW ON-STATE RESISTANCE SPST CMOS ANALOG SWITCHES
TS12A4516_101 TI-TS12A4516_101 Datasheet
519Kb / 15P
[Old version datasheet]   DUAL SUPPLY, LOW ON-STATE RESISTANCE SPST CMOS ANALOG SWITCHES
TS12A4516 TI-TS12A4516 Datasheet
274Kb / 11P
[Old version datasheet]   DUAL SUPPLY, LOW ON-STATE RESISTANCE SPST CMOS ANALOG SWITCHES
TS12A4516 TI1-TS12A4516_14 Datasheet
679Kb / 18P
[Old version datasheet]   DUAL SUPPLY, LOW ON-STATE RESISTANCE SPST CMOS ANALOG SWITCHES
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX4514EUK-T MAXIM-MAX4514EUK-T Datasheet
396Kb / 8P
   Low-Voltage, Low-On-Resistance, SPST, CMOS Analog Switches
Rev 1; 5/05
MAX4514 MAXIM-MAX4514 Datasheet
80Kb / 8P
   Low-Voltage, Low-On-Resistance, SPST, CMOS Analog Switches
Rev 0; 6/96
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com