công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS431BCS-RLG bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện TS431BCS-RLG
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.495V Programmable Shunt Voltage Reference
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

TS431BCS-RLG bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

Back Button TS431BCS-RLG Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS431BCS-RLG Datasheet HTML 6Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS431BCS-RLG Datasheet HTML 7Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS431BCS-RLG Datasheet HTML 8Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS431BCS-RLG Datasheet HTML 9Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS431BCS-RLG Datasheet HTML 10Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS431BCS-RLG Datasheet HTML 11Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS431BCS-RLG Datasheet HTML 12Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS431BCS-RLG Datasheet HTML 13Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 13 page
background image
TS431
Taiwan Semiconductor
Document Number: DS_P0000235
9
Version: H15
CHARACTERISTICS CURVES
(TC = 25°C unless otherwise noted)
Figure 16. Reference Voltage vs. Temperature
Figure 17. Reference Current vs. Temperature
Figure 18. Cathode Current vs. Cathode Voltage


Số phần tương tự - TS431BCS-RLG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS431BCS TSC-TS431BCS Datasheet
216Kb / 8P
   Adjustable Precision Shunt Regulator
More results

Mô tả tương tự - TS431BCS-RLG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS431XRIX-Z TSC-TS431XRIX-Z Datasheet
449Kb / 7P
   2.495V Programmable Shunt Voltage Reference
logo
STMicroelectronics
TS2431 STMICROELECTRONICS-TS2431 Datasheet
278Kb / 6P
   PROGRAMMABLE SHUNT VOLTAGE REFERENCE
TLVH431 STMICROELECTRONICS-TLVH431 Datasheet
823Kb / 15P
   Programmable shunt voltage reference
November 2015 Rev 5
TS3431 STMICROELECTRONICS-TS3431_07 Datasheet
145Kb / 10P
   1.24V programmable shunt voltage reference
TS3431 STMICROELECTRONICS-TS3431 Datasheet
333Kb / 11P
   1.24V Programmable Shunt Voltage Reference
logo
Semtech Corporation
SC4041 SEMTECH-SC4041 Datasheet
139Kb / 6P
   PRECISION SHUNT VOLTAGE REFERENCE
logo
Analog Microelectronics
AME40 AME-AME40_1 Datasheet
181Kb / 14P
   Shunt Bandgap Voltage Reference
logo
Advanced Monolithic Sys...
AMS4041 ADMOS-AMS4041_1 Datasheet
61Kb / 6P
   MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE
AMS4041 ADMOS-AMS4041 Datasheet
61Kb / 6P
   MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE
logo
Analog Microelectronics
AME41-ADJ AME-AME41-ADJ_1 Datasheet
164Kb / 12P
   Shunt Bandgap Voltage Reference
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com