công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STS10T06 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Stanson Technology

tên linh kiện STS10T06
Giải thích chi tiết về linh kiện  Reliable High Temperature Operation
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STANSON [Stanson Technology]
Trang chủ  http://www.stansontech.com
Logo STANSON - Stanson Technology

STS10T06 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Stanson Technology

  STS10T06 Datasheet HTML 1Page - Stanson Technology STS10T06 Datasheet HTML 2Page - Stanson Technology STS10T06 Datasheet HTML 3Page - Stanson Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
STS10T06
Low Vf Schottky Diode
10.0A
STANSON TECHNOLOGY
120 Bentley Square, Mountain View, Ca 94040 USA
www.stansontech.com
Copyright © 2015, Stanson Corp.
STS10T06 2015. V1
DESCRIPTION
STS10T06 is designed with trench technology to provide excellent low Vf. Those
devices are suitable for use for switching power supply.
PIN CONFIGURATION (TO-277A)
ORDERING INFORMATION
Part Number
Package
Part Marking
STS10T06T277RGB
TO-277A
ST10S06
STS10T06T277RGB: Tube; Pb – Free ; Halogen - Free
ABSOULTE MAXIMUM RATINGS
(TA=25 U℃nless otherwise noted)
Parameter
Symbol
Typical
Unit
Repetitive Peak Reverse Voltage
VRRM
65
V
DC Blocking Voltage
VRM
65
V
Working Repetitive Reverse Voltage
VRWM
65
V
Average Rectifier Forward Current per Leg
IO
10
A
Peak Forward Surge Current - 1/2 60Hz
IFSM
150
A
Repetitive Peak Reverse Surge Current
IRRM
1
A
Power dissipation
PD
165
W
Thermal Resistance Junction to Ambient
RθJC
2
/W
Storage Temperature Range
TSTG
-40 ~ 150
FEATURES
!
Vf<=0.5V
!
Fast Switching Speed
!
Low Forward Voltage,
!
Reliable High Temperature Operation
!
Lead Free, RoHS Compliance


Số phần tương tự - STS10T06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Solid State Optronic
STS100 SSOUSA-STS100 Datasheet
130Kb / 4P
   Multifunction Telecommunications Switch
logo
STMicroelectronics
STS10DN3LH5 STMICROELECTRONICS-STS10DN3LH5 Datasheet
773Kb / 13P
   Very low switching gate charge
May 2009 Rev 1
STS10N3LH5 STMICROELECTRONICS-STS10N3LH5 Datasheet
778Kb / 13P
   N-channel 30 V, 0.019 廓, 10 A, SO-8 STripFET??V Power MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STS10N3LH5 VBSEMI-STS10N3LH5 Datasheet
1,006Kb / 9P
   N-Channel 20V (D-S) MOSFET
logo
STMicroelectronics
STS10NF30L STMICROELECTRONICS-STS10NF30L Datasheet
44Kb / 6P
   N - CHANNEL 30V - 0.011ohm - 10A SO-8 STripFET POWER MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STS10T06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Stanson Technology
STS20T10 STANSON-STS20T10 Datasheet
194Kb / 3P
   Reliable High Temperature Operation
logo
Laird Tech Smart Techno...
WL-3000 LSTD-WL-3000 Datasheet
1Mb / 3P
   Reliable Operation
OT08 LSTD-OT08 Datasheet
802Kb / 2P
   Reliable solid state operation
AA-040-12-22 LSTD-AA-040-12-22 Datasheet
934Kb / 2P
   Reliable solid-state operation
PT6 LSTD-PT6 Datasheet
609Kb / 2P
   Reliable Solid State Operation
DL-120-24-00-00-00 LSTD-DL-120-24-00-00-00 Datasheet
232Kb / 4P
   Reliable solid-state operation
AA-150-24-22 LSTD-AA-150-24-22 Datasheet
923Kb / 2P
   Reliable solid-state operation
RH14 LSTD-RH14 Datasheet
470Kb / 2P
   Reliable solid state operation
DA-160-24-02 LSTD-DA-160-24-02 Datasheet
911Kb / 2P
   Reliable solid-state operation
OT15 LSTD-OT15 Datasheet
564Kb / 2P
   Reliable solid state operation
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com