công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST25N10 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Stanson Technology

tên linh kiện ST25N10
Giải thích chi tiết về linh kiện  TO-252 package design
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STANSON [Stanson Technology]
Trang chủ  http://www.stansontech.com
Logo STANSON - Stanson Technology

ST25N10 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Stanson Technology

  ST25N10 Datasheet HTML 1Page - Stanson Technology ST25N10 Datasheet HTML 2Page - Stanson Technology ST25N10 Datasheet HTML 3Page - Stanson Technology ST25N10 Datasheet HTML 4Page - Stanson Technology ST25N10 Datasheet HTML 5Page - Stanson Technology ST25N10 Datasheet HTML 6Page - Stanson Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
ST25N10
N Channel Enhancement Mode MOSFET
25.0A
STANSON TECHNOLOGY
120 Bentley Square, Mountain View, Ca 94040 USA
www.stansontech.com
Copyright © 2009, Stanson Corp.
ST25N10 2013. V1
SOULTE MAXIMUM RATINGS
(Ta = 25℃ Unless otherwise noted )
Parameter
Symbol
Typical
Unit
Drain-Source Voltage
VDSS
100
V
Gate-Source Voltage
VGSS
±20
V
Continuous Drain Current
(TJ=150℃)
TA=25℃
TA=100℃
ID
25.0
16.0
A
Pulsed Drain Current
IDM
75
A
Continuous Source Current (Diode Conduction)
IS
25
A
Power Dissipation
TA=25℃
PD
79
W
Operation Junction Temperature
TJ
150
Storgae Temperature Range
TSTG
-55/150
Thermal Resistance-Junction to Ambient
RθJA
110
℃/W


Số phần tương tự - ST25N10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
ST25N10 DOINGTER-ST25N10 Datasheet
862Kb / 4P
   N-Channel MOSFET uses advanced SGT technology
More results

Mô tả tương tự - ST25N10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Stanson Technology
ST04N20D STANSON-ST04N20D Datasheet
862Kb / 7P
   TO-252 package design
ST18N10D STANSON-ST18N10D Datasheet
619Kb / 6P
   TO-252 Package design
ST16N10 STANSON-ST16N10 Datasheet
729Kb / 6P
   TO-252 Package design
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
MBRD1040 FOSHAN-MBRD1040 Datasheet
666Kb / 6P
   TO-252 Plastic package Schottky diode
MBRD2045CT FOSHAN-MBRD2045CT Datasheet
710Kb / 6P
   TO-252 Plastic package Schottky diode
logo
Continental Device Indi...
TO-252 CDIL-TO-252 Datasheet
240Kb / 5P
   TO-252 (DPAK) SMD Plastic Package
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
BTB08D FOSHAN-BTB08D Datasheet
1Mb / 8P
   Triac in a TO-252 Plastic Package
logo
Cystech Electonics Corp...
MTA55N20J3 CYSTEKEC-MTA55N20J3 Datasheet
397Kb / 9P
   TO-252
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
LV10100DCT FOSHAN-LV10100DCT Datasheet
721Kb / 6P
   Schottky Diode in a TO-252 Plastic Package
78M05 FOSHAN-78M05 Datasheet
771Kb / 6P
   Voltage Regulator in a TO-252 Plastic Package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com