công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST16N10 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Stanson Technology

tên linh kiện ST16N10
Giải thích chi tiết về linh kiện  TO-252 Package design
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STANSON [Stanson Technology]
Trang chủ  http://www.stansontech.com
Logo STANSON - Stanson Technology

ST16N10 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Stanson Technology

  ST16N10 Datasheet HTML 1Page - Stanson Technology ST16N10 Datasheet HTML 2Page - Stanson Technology ST16N10 Datasheet HTML 3Page - Stanson Technology ST16N10 Datasheet HTML 4Page - Stanson Technology ST16N10 Datasheet HTML 5Page - Stanson Technology ST16N10 Datasheet HTML 6Page - Stanson Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
ST16N10
N Channel Enhancement Mode MOSFET
12.0A
STANSON TECHNOLOGY
120 Bentley Square, Mountain View, Ca 94040 USA
www.stansontech.com
Copyright © 2009, Stanson Corp.
ST16N10 2009. V1
DESCRIPTION
ST16N10 is the N-Channel logic enhancement mode power field effect transistor
which is produced using high cell density, DMOS trench technology. The ST12N10D
has been designed specially to improve the overall efficiency of DC/DC converters
using either synchronous or conventional switching PWM controllers. It has been
optimized for low gate charge, low RDS(ON) and fast switching speed.
PIN CONFIGURATION
TO-252
PART MARKING
Y: Year Code
A: Date Code
B: Wafer Code
FEATURE
l
100V/12.0A, RDS(ON) = 160mΩ(Typ)
@VGS = 10V
l
Super high density cell design for
extremely low RDS(ON)
l
Exceptional on-resistance and
maximum DC current capability
l
TO-252 Package design


Số phần tương tự - ST16N10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
VBsemi Electronics Co.,...
ST16N10 VBSEMI-ST16N10 Datasheet
1,008Kb / 7P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
ST16N10 DOINGTER-ST16N10 Datasheet
1Mb / 4P
   N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
More results

Mô tả tương tự - ST16N10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Stanson Technology
ST04N20D STANSON-ST04N20D Datasheet
862Kb / 7P
   TO-252 package design
ST18N10D STANSON-ST18N10D Datasheet
619Kb / 6P
   TO-252 Package design
ST25N10 STANSON-ST25N10 Datasheet
866Kb / 6P
   TO-252 package design
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
MBRD1040 FOSHAN-MBRD1040 Datasheet
666Kb / 6P
   TO-252 Plastic package Schottky diode
MBRD2045CT FOSHAN-MBRD2045CT Datasheet
710Kb / 6P
   TO-252 Plastic package Schottky diode
logo
Continental Device Indi...
TO-252 CDIL-TO-252 Datasheet
240Kb / 5P
   TO-252 (DPAK) SMD Plastic Package
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
BTB08D FOSHAN-BTB08D Datasheet
1Mb / 8P
   Triac in a TO-252 Plastic Package
logo
Cystech Electonics Corp...
MTA55N20J3 CYSTEKEC-MTA55N20J3 Datasheet
397Kb / 9P
   TO-252
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
LV10100DCT FOSHAN-LV10100DCT Datasheet
721Kb / 6P
   Schottky Diode in a TO-252 Plastic Package
78M05 FOSHAN-78M05 Datasheet
771Kb / 6P
   Voltage Regulator in a TO-252 Plastic Package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com