công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADC1251CIJ bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor.
tên linh kiện ADC1251CIJ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Self-Calibrating 12-Bit Plus Sign A/D Converter with Sample-and-Hold
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NSC [National Semiconductor (TI)]
Trang chủ  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

ADC1251CIJ bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - National Semiconductor (TI)

Back Button ADC1251CIJ Datasheet HTML 6Page - National Semiconductor (TI) ADC1251CIJ Datasheet HTML 7Page - National Semiconductor (TI) ADC1251CIJ Datasheet HTML 8Page - National Semiconductor (TI) ADC1251CIJ Datasheet HTML 9Page - National Semiconductor (TI) ADC1251CIJ Datasheet HTML 10Page - National Semiconductor (TI) ADC1251CIJ Datasheet HTML 11Page - National Semiconductor (TI) ADC1251CIJ Datasheet HTML 12Page - National Semiconductor (TI) ADC1251CIJ Datasheet HTML 13Page - National Semiconductor (TI) ADC1251CIJ Datasheet HTML 14Page - National Semiconductor (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 16 page
background image
Timing Diagrams (Continued)
Using WR Control to Start a Conversion without Auto-Zero (CAL e 1 AZ e 1)
TLH11024 – 18
Using S H Control to Start a Conversion without Auto-Zero (AZ e 1 CAL e 1)
TLH11024 – 19
10


Số phần tương tự - ADC1251CIJ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
MPS Industries, Inc.
ADC125 MPSIND-ADC125 Datasheet
172Kb / 2P
   1W, Miniature SIP, Single & Dual Output DC/DC Converters
More results

Mô tả tương tự - ADC1251CIJ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
ADC1241 NSC-ADC1241 Datasheet
268Kb / 14P
   Self-Calibrating 12-Bit Plus Sign mP-Compatible A/D Converter with Sample-and-Hold
ADC12451 NSC-ADC12451 Datasheet
311Kb / 18P
   Dynamically-Tested Self-Calibrating 12-Bit Plus Sign A/D Converter with Sample-and-Hold
ADC12441 NSC-ADC12441 Datasheet
274Kb / 14P
   Dynamically-Tested Self-Calibrating 12-Bit Plus Sign A/D Converter with Sample-and-Hold
ADC12030 NSC-ADC12030_07 Datasheet
1Mb / 44P
   Self-Calibrating 12-Bit Plus Sign Serial I/O A/D Converters with MUX and Sample/Hold
ADC12H030 NSC-ADC12H030 Datasheet
1Mb / 41P
   Self-Calibrating 12-Bit Plus Sign Serial I/O A/D Converters with MUX and Sample/Hold
ADC12130 NSC-ADC12130_06 Datasheet
1Mb / 42P
   Self-Calibrating 12-Bit Plus Sign Serial I/O A/D Converters with MUX and Sample/Hold
logo
Texas Instruments
ADC12030 TI1-ADC12030_14 Datasheet
2Mb / 53P
[Old version datasheet]   Self-Calibrating 12-Bit Plus Sign Serial I/O A/D Converters with MUX and Sample/Hold
logo
National Semiconductor ...
ADC12130 NSC-ADC12130 Datasheet
1Mb / 41P
   Self-Calibrating 12-Bit Plus Sign Serial I/O A/D Converters with MUX and Sample/Hold
logo
Texas Instruments
ADC12130 TI1-ADC12130 Datasheet
2Mb / 51P
[Old version datasheet]   Self-Calibrating 12-Bit Plus Sign Serial I/O A/D Converters with MUX and Sample/Hold
logo
National Semiconductor ...
ADC12L030 NSC-ADC12L030 Datasheet
828Kb / 36P
   3.3V Self-Calibrating 12-Bit Plus Sign Serial I/O A/D Converters with MUX and Sample/Hold
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com