công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS3A27518E bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TS3A27518E
Giải thích chi tiết về linh kiện  6-Channel, 1:2 Multiplexer/Demultiplexer
Download  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TS3A27518E bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button TS3A27518E_16 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TS3A27518E_16 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TS3A27518E_16 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TS3A27518E_16 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TS3A27518E_16 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TS3A27518E_16 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TS3A27518E_16 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TS3A27518E_16 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments TS3A27518E_16 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 35 page
background image
11
TS3A27518E
www.ti.com
SCDS260D – MARCH 2009 – REVISED MAY 2016
Product Folder Links: TS3A27518E
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2009–2016, Texas Instruments Incorporated
Electrical Characteristics for 1.8-V Supply
(1)
(continued)
VCC = 1.65 V to 1.95 V, TA = –40°C to 85°C (unless otherwise noted)
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
XTALK
Crosstalk
VCC = 1.8 V
RL = 50 Ω,
f = 10 MHz
Switch ON,
see Figure 23
–60
dB
XTALK(ADJ)
Crosstalk
adjacent
VCC = 1.8 V
RL = 50 Ω,
f = 10 MHz
Switch ON,
see Figure 23
–71
dB
THD
Total
harmonic
distortion
VCC = 1.8 V
RL = 600 Ω,
CL = 50 pF
f = 20 Hz to 20 kHz,
see Figure 25
0.1%
SUPPLY
ICC
Positive
supply
current
VCC = 1.95 V
VI = VCC or GND
Switch ON or OFF
TA = 25°C
0.01
0.1
μA
TA = –40°C to +85°C
1.5


Số phần tương tự - TS3A27518E_16

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS3A27518E TI-TS3A27518E_15 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   6-BIT, 1-of-2 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER WITH INTEGRATED IEC L-4 ESD AND 1.8-V LOGIC COMPATIBLE CONTROL INPUTS
More results

Mô tả tương tự - TS3A27518E_16

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC7W53F TOSHIBA-TC7W53F Datasheet
318Kb / 10P
   2-CHANNEL MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TC7PA53FU TOSHIBA-TC7PA53FU_07 Datasheet
163Kb / 8P
   2-Channel Multiplexer/Demultiplexer
TC7W53F TOSHIBA-TC7W53F_06 Datasheet
492Kb / 11P
   2-CHANNEL MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
logo
Renesas Technology Corp
HD74LV2G53A RENESAS-HD74LV2G53A Datasheet
99Kb / 12P
   2-channel Analog Multiplexer / Demultiplexer
logo
NXP Semiconductors
74LVC1G3157 PHILIPS-74LVC1G3157 Datasheet
133Kb / 22P
   2-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
Rev. 01-7 February 2005
74LVC2G53 PHILIPS-74LVC2G53 Datasheet
139Kb / 24P
   2-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 02-31 March 2006
74LVC2G53 NXP-74LVC2G53 Datasheet
144Kb / 23P
   2-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 05-18 June 2008
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVC1G53-Q100 NEXPERIA-74LVC1G53-Q100 Datasheet
282Kb / 19P
   2-channel analog multiplexer/demultiplexer
logo
Hitachi Semiconductor
HD74ALVC2G53 HITACHI-HD74ALVC2G53 Datasheet
115Kb / 14P
   2-channel Analog Multiplexer Demultiplexer
logo
NXP Semiconductors
74LVC1G53 NXP-74LVC1G53 Datasheet
130Kb / 22P
   2-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 03-29 August 2007
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com