công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD4148WSN bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Nanjing International Group Co

tên linh kiện CD4148WSN
Giải thích chi tiết về linh kiện  Switching Diode
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DGNJDZ [Nanjing International Group Co]
Trang chủ  http://www.dgnjdz.com/
Logo DGNJDZ - Nanjing International Group Co

CD4148WSN bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Nanjing International Group Co

  CD4148WSN Datasheet HTML 1Page - Nanjing International Group Co CD4148WSN Datasheet HTML 2Page - Nanjing International Group Co CD4148WSN Datasheet HTML 3Page - Nanjing International Group Co CD4148WSN Datasheet HTML 4Page - Nanjing International Group Co CD4148WSN Datasheet HTML 5Page - Nanjing International Group Co CD4148WSN Datasheet HTML 6Page - Nanjing International Group Co  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
2
CD4148WSN
MAXIMUM RATING1)
Parameter at Tamb=25oC1)
Symbol
Value
Unit
Repetitive Peak Reverse Voltage
VRRM
100
V
Average rectified current sin half wave
rectification with resistive load
IF(AV)
150
mA
Repetitive Peak Forward Current at Tamb=25°C
IFRM
300
mA
Non-Repetitive Surge Forward Current
at t<1s and Tj=25oC
500
mA
at t≦8.3ms and Tj=25oC
IFSM
1000
mA
1) Valid provided that components are kept at ambient temperature.
ELECTRICAL CHARACTERISTICS1)
Parameter at Tamb=25oC1)
Symbol
Value
Unit
Forward Voltage at IF=10mA
1.0 MAX
V
at IF=100mA
VF
1.25 MAX
V
Leakage Current at VR=20V
0.025 MAX
uA
Leakage Current at VR=80V
IR
0.5 MAX
uA
Capacitance at VR=0V, f=1MHz
Ctot
4 MAX
pF
Reverse Recovery Time at IF =IR=10mA,RL=100Ω
trr
4 MAX
ns
1) Valid provided that components are kept at ambient temperature.
TYPICAL CHARACTERISTICS
Figure 1. Forward Characteristic
Figure 2. Power De-rating
0
100
200
300
400
500
0
20
40
60
80
100 120 140 160 180 200
Tamb-Ambient Temperature/oC


Số phần tương tự - CD4148WSN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shanghai Leiditech Elec...
CD4148WSN LEIDITECH-CD4148WSN Datasheet
540Kb / 2P
   Fast Switching Speed Surface Mount Package Ideally Suited For Automatic Insertion
More results

Mô tả tương tự - CD4148WSN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AiT Semiconductor Inc.
BAV99L AITSEMI-BAV99L Datasheet
442Kb / 5P
   SWITCHING DIODE DUAL SWITCHING DIODE
REV2.0
MDL914 AITSEMI-MDL914 Datasheet
483Kb / 5P
   SWITCHING DIODE HIGH ?밪PEED SWITCHING DIODE
REV1.1
MBD914 AITSEMI-MBD914 Datasheet
505Kb / 5P
   SWITCHING DIODE HIGH?뭆PEED SWITCHING DIODE
REV1.0
BAS516 AITSEMI-BAS516 Datasheet
210Kb / 4P
   SWITCHING DIODE HIGH SPEED SWITCHING DIODE
REV1.0
logo
Rohm
RLS-73 ROHM-RLS-73 Datasheet
54Kb / 2P
   Switching diode
logo
AUK corp
SDS2836F AUK-SDS2836F Datasheet
103Kb / 3P
   Switching Diode
SDS2838E AUK-SDS2838E Datasheet
104Kb / 3P
   Switching Diode
logo
Microsemi Corporation
JAN1N914 MICROSEMI-JAN1N914 Datasheet
53Kb / 2P
   SWITCHING DIODE
logo
AUK corp
SDS2838F AUK-SDS2838F Datasheet
103Kb / 3P
   Switching Diode
logo
ON Semiconductor
BAS116LT1 ONSEMI-BAS116LT1 Datasheet
63Kb / 4P
   Switching Diode
1997 REV 1
logo
Compensated Deuices Inc...
1N914 CDI-DIODE-1N914 Datasheet
68Kb / 2P
   SWITCHING DIODE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com