công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N5820 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

tên linh kiện 1N5820
Giải thích chi tiết về linh kiện  3 Amp Schottky Barrier Rectifier 20 - 40 Volts
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  YFWDIODE [DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD]
Trang chủ  http://www.yfwdiode.com/
Logo YFWDIODE - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

1N5820 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

  1N5820 Datasheet HTML 1Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD 1N5820 Datasheet HTML 2Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD 1N5820 Datasheet HTML 3Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
1N5820
THRU
1N5822
3 Amp Schottky
Barrier Rectifier
20 - 40 Volts
DO-201AD
Features
Low Switching Noise
Low Forward Voltage Drop
High Current Capability
High Surge Current Capability
DIMENSIONS
INCHES
MM
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
NOTE
A
---
.370
---
9.50
B
---
.250
---
6.40
C
.048
.052
1.20
1.30
D
1.000
---
25.40
---
Maximum Ratings
Operating Temperature: -55
°C to +125°C
Storage Temperature: -55
°C to +125°C
Maximum Thermal Resistance; 28
°C/W Junction To Ambient
Catalog
Number
Device
Marking
Maximum
Recurrent
Peak
Reverse
Voltage
Maximum
RMS
Voltage
Maximum
DC
Blocking
Voltage
1N5820
---
20V
14V
20V
1N5821
---
30V
21V
30V
1N5822
---
40V
28V
40V
Electrical Characteristics @ 25
°C Unless Otherwise Specified
Average Forward
Current
IF(AV)
3.0A
TA = 85
°C
Peak Forward Surge
Current
IFSM
80A
8.3ms, half sine
Maximum
Instantaneous
Forward Voltage
1N5820
1N5821
1N5822
VF
.475V
.500V
.525V
IFM = 3.0A;
TJ = 25
°C*
Maximum DC
Reverse Current At
Rated DC Blocking
Voltage
IR
2.0mA
20mA
TJ = 25
°C
TJ = 100
°C
Typical Junction
Capacitance
CJ
200pF
Measured at
1.0MHz, VR=4.0V
*Pulse test: Pulse width 300
μsec, Duty cycle 1%
A
B
C
D
D
Cathode
Mark


Số phần tương tự - 1N5820

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1N5820 TSC-1N5820 Datasheet
245Kb / 2P
   3.0 AMPS. Schottky Barrier Rectifiers
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
1N5820 PACELEADER-1N5820 Datasheet
467Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Motorola, Inc
1N5820 MOTOROLA-1N5820 Datasheet
168Kb / 6P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS 3.0 AMPERES 20, 30, 40 VOLTS
logo
Rugao Dachang Electroni...
1N5820 DACHANG-1N5820 Datasheet
119Kb / 2P
   PLASTIC SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
UNIOHM CORPORATION
1N5820 UNIOHM-1N5820 Datasheet
65Kb / 2P
   3.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results

Mô tả tương tự - 1N5820

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
SR302 MCC-SR302 Datasheet
430Kb / 4P
   3 Amp Schottky Barrier Rectifier 20 - 40 Volts
1N5822-TP MCC-1N5822-TP Datasheet
489Kb / 4P
   3 Amp Schottky Barrier Rectifier 20 - 40 Volts
1N5820 MCC-1N5820_13 Datasheet
493Kb / 4P
   3 Amp Schottky Barrier Rectifier 20 - 40 Volts
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
1N5820-DO27 YFWDIODE-1N5820-DO27 Datasheet
457Kb / 3P
   3 Amp Schottky Barrier Rectifier 20 - 40 Volts
logo
Micro Commercial Compon...
1N5820 MCC-1N5820_11 Datasheet
483Kb / 4P
   3 Amp Schottky Barrier Rectifier 20 - 40 Volts
1N5820 MCC-1N5820 Datasheet
46Kb / 3P
   3 Amp Schottky Barrier Rectifier 20 - 40 Volts
5820SM MCC-5820SM Datasheet
328Kb / 3P
   3 Amp Schottky Rectifier 20 - 40 Volts
B5817WS MCC-B5817WS_17 Datasheet
651Kb / 4P
   1 Amp Schottky Barrier Rectifier 20 - 40 Volts
B5817W MCC-B5817W Datasheet
368Kb / 3P
   1 Amp Schottky Barrier Rectifier 20 - 40 Volts
B5817WS MCC-B5817WS Datasheet
318Kb / 3P
   1 Amp Schottky Barrier Rectifier 20 - 40 Volts
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com