công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N5400 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

tên linh kiện 1N5400
Giải thích chi tiết về linh kiện  3 Amp Rectifier 50 - 1000 Volts
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  YFWDIODE [DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD]
Trang chủ  http://www.yfwdiode.com/
Logo YFWDIODE - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

1N5400 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

  1N5400 Datasheet HTML 1Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD 1N5400 Datasheet HTML 2Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD 1N5400 Datasheet HTML 3Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
1N5400 thru 1N5408
Average Forward Rectified Current - Amperes
versus
Ambient Temperature -
°C
Figure 2
Forward Derating Curve
0
175
50
75
100
125
0
.5
1.0
1.5
Single Phase, Half Wave
60Hz Resistive or Inductive Load
Amps
°C
150
2
2.5
3.0
Junction Capacitance - pF
versus
Reverse Voltage - Volts
Instantaneous Forward Current - Amperes
versus
Instantaneous Forward Voltage - Volts
Figure 1
Typical Forward Characteristics
4
6
20
10
Amps
.4
.6
.8
1.0
1.2
1.4
.01
.02
.04
.06
.1
.2
.4
.6
1
2
25
°C
Volts
Figure 3
Junction Capacitance
.1
.2
1
.4
2
10
20
40
4
100
200
1
2
6
10
20
100
pF
Volts
60
40
4
400
1000
TJ=25
°C


Số phần tương tự - 1N5400

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
1N5400 MOTOROLA-1N5400 Datasheet
44Kb / 2P
   STANDARD RECOVERY RECTIFIERS 50-1000 VOLTS 3.0 AMPERE
logo
Diotec Semiconductor
1N5400 DIOTEC-1N5400 Datasheet
96Kb / 2P
   Silicon Rectifier Diodes ??Silizium-Gleichrichterdioden
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1N5400 TSC-1N5400 Datasheet
242Kb / 2P
   3.0 AMPS. Silicon Rectifiers
logo
Taiwan Memory Technolog...
1N5400 TMT-1N5400 Datasheet
173Kb / 4P
   3A, 50V - 1000V Silicon Rectifiers
logo
SAMYANG ELECTRONICS CO....
1N5400 SAMYANG-1N5400 Datasheet
457Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - 1N5400

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
1N5400 MCC-1N5400 Datasheet
78Kb / 3P
   3 Amp Rectifier 50 - 1000 Volts
1N5400 MCC-1N5400_11 Datasheet
503Kb / 4P
   3 Amp Rectifier 50 - 1000 Volts
1N5400 MCC-1N5400_13 Datasheet
525Kb / 4P
   3 Amp Rectifier 50 - 1000 Volts
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
1N5400-DO27 YFWDIODE-1N5400-DO27 Datasheet
432Kb / 3P
   3 Amp Rectifier 50 - 1000 Volts
logo
Bruckewell Technology L...
KBP306 BWTECH-KBP306 Datasheet
132Kb / 2P
   3 Amp Bridge Rectifier 50 to 1000 Volts
logo
Micro Commercial Compon...
S3M-TP MCC-S3M-TP Datasheet
530Kb / 4P
   3 Amp Silicon Rectifier 50 to 1000 Volts
S3A MCC-S3A Datasheet
97Kb / 3P
   3 Amp Silicon Rectifier 50 to 1000 Volts
S3B-TP MCC-S3B-TP Datasheet
530Kb / 4P
   3 Amp Silicon Rectifier 50 to 1000 Volts
1N5400GP MCC-1N5400GP_11 Datasheet
445Kb / 4P
   3 Amp Glass Passivated Rectifier 50 - 1000 Volts
1N5400GP MCC-1N5400GP_13 Datasheet
464Kb / 4P
   3 Amp Glass Passivated Rectifier 50 - 1000 Volts
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com