công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FFPF08S60ST bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FFPF08S60ST
Giải thích chi tiết về linh kiện  8 A, 600 V STEALTHTM II Diode
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FFPF08S60ST bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  FFPF08S60ST_14 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FFPF08S60ST_14 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FFPF08S60ST_14 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FFPF08S60ST_14 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FFPF08S60ST_14 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
©2011 Fairchild Semiconductor Corporation
4
www.fairchildsemi.com
FFPF08S60ST Rev. C2
Mechanical Dimensions
Figure 9. TO-220F 2L - 2LD; TO220; MOLDED; FULL PACK
Package drawings are provided as a service to customers considering Fairchild components. Drawings may change in any manner
without notice. Please note the revision and/or date on the drawing and contact a Fairchild Semiconductor representative to verify or
obtain the most recent revision. Package specifications do not expand the terms of Fairchild’s worldwide terms and conditions, specif-
ically the warranty therein, which covers Fairchild products.
Always visit Fairchild Semiconductor’s online packaging area for the most recent package drawings:
http://www.fairchildsemi.com/package/packageDetails.html?id=PN_TF220-002.


Số phần tương tự - FFPF08S60ST_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FFPF08S60ST FAIRCHILD-FFPF08S60ST_12 Datasheet
294Kb / 5P
   8A, 600V STEALTHTM II Rectifier
More results

Mô tả tương tự - FFPF08S60ST_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
FFD08S60S-F085 ONSEMI-FFD08S60S-F085 Datasheet
410Kb / 5P
   Rectifier – STEALTH II 8 A, 600 V
January, 2021 - Rev. 4
logo
Fairchild Semiconductor
FFP08S60S FAIRCHILD-FFP08S60S_07 Datasheet
139Kb / 5P
   8A, 600V STEALTHTM II Rectifier
FFPF15S60S FAIRCHILD-FFPF15S60S Datasheet
241Kb / 5P
   15A, 600V STEALTHTM II Rectifier
logo
Power Integrations, Inc...
QH08TZ600 POWERINT-QH08TZ600 Datasheet
113Kb / 7P
   600 V, 8 A H-Series PFC Diode
QH08TZ600 POWERINT-QH08TZ600_V01 Datasheet
228Kb / 9P
   600 V, 8 A H-Series PFC Diode
November 2015
LXA08T600 POWERINT-LXA08T600 Datasheet
246Kb / 10P
   600 V, 8 A X-Series PFC Diode
LQA08TC600 POWERINT-LQA08TC600 Datasheet
135Kb / 7P
   600 V, 8 A Q-Series PFC Diode
LXA08T600 POWERINT-LXA08T600_V01 Datasheet
490Kb / 8P
   600 V, 8 A X-Series PFC Diode
January 2016
logo
Fairchild Semiconductor
FFPF08S60ST FAIRCHILD-FFPF08S60ST_12 Datasheet
294Kb / 5P
   8A, 600V STEALTHTM II Rectifier
FFPF60SB60DS FAIRCHILD-FFPF60SB60DS Datasheet
264Kb / 5P
   4A, 600V STEALTHTM II Rectifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com