công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC0437A bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TC0437A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Resonator 315 MHz
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0437A bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TC0437A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0437A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0437A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0437A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0437A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0437A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
- 4 -
TST DCC
Release document
F. FREUENCY CHARACTERISTICS
TC0437A-S21
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
314.3
314.5
314.7
314.9
315.1
315.3
315.5
315.7
Freq.[MHz]
Att.[dB]
G. TEST CIRCUIT:
50Ω
Network analyzer
50Ω
SAW Resonator
1
3
2、4
To 50Ω
Network
Analyzer
From 50Ω
Network
Analyzer


Số phần tương tự - TC0437A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Golledge Electronics Lt...
TC0437A GOLLEDGE-TC0437A Datasheet
182Kb / 5P
   SAW Resonator 315.0MHz
More results

Mô tả tương tự - TC0437A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0274B TAI-SAW-TC0274B Datasheet
340Kb / 5P
   SAW Resonator 315 MHz
TC0202A TAI-SAW-TC0202A Datasheet
214Kb / 3P
   SAW Resonator 315 MHz
TC315E1B TAI-SAW-TC315E1B Datasheet
211Kb / 3P
   SAW Resonator 315 MHz
TC0274E TAI-SAW-TC0274E Datasheet
185Kb / 5P
   SAW Resonator 315 MHz
TC315GDB TAI-SAW-TC315GDB Datasheet
355Kb / 4P
   SAW Resonator 315 MHz
logo
List of Unclassifed Man...
FR0315M00-TD11 ETC-FR0315M00-TD11 Datasheet
86Kb / 3P
   315 MHz SAW Resonator
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0408A TAI-SAW-TC0408A Datasheet
184Kb / 4P
   SAW Resonator 315 MHz TO-39
TC0274A TAI-SAW-TC0274A Datasheet
351Kb / 5P
   SAW Resonator 315 MHz SMD 3X3 mm
TE0109A TAI-SAW-TE0109A Datasheet
218Kb / 5P
   Dual SAW Resonator 390/315 MHz SMD 5.0X5.0 mm
logo
RF Monolithics, Inc
RP1298 RFM-RP1298 Datasheet
149Kb / 2P
   423.22 MHz SAW Resonator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com