công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA1950A bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA1950A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Filter 1960 MHz Band 2 Rx SMD 1.1x0.9 mm
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1950A bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

Back Button TA1950A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1950A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1950A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1950A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1950A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1950A Datasheet HTML 8Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1950A Datasheet HTML 9Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1950A Datasheet HTML 10Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1950A Datasheet HTML 11Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
8
TST DCC
Release document
D. MEASUREMENT CIRCUIT:
E. OUTLINE DRAWING
:
Pin Description
B, E
Ground
A
Input
C, D
Balanced Output
Marking Descriptions
S
Product No 1
KT
Product No 2
X
Date Code(Year+Month)
YY
Lot No
S K T
X Y Y


Số phần tương tự - TA1950A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transko Electronics, In...
TA1950AM TRANSKO-TA1950AM Datasheet
428Kb / 4P
   WCDMA, RF-Tx SAW Filter
Revision 1: July 2011
More results

Mô tả tương tự - TA1950A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1870D TAI-SAW-TA1870D Datasheet
428Kb / 9P
   SAW Filter 1960 MHz 60MHz BW Band 2 SMD 1.1x0.9 mm
TA1870DN TAI-SAW-TA1870DN Datasheet
333Kb / 8P
   SAW Filter 1960 MHz 60MHz BW Band 2 SMD 1.1x0.9 mm
TA1845DN1224 TAI-SAW-TA1845DN1224 Datasheet
470Kb / 9P
   SAW Filter 2140 MHz Band 1 Rx SMD 1.1x0.9 mm
TA1870A TAI-SAW-TA1870A Datasheet
609Kb / 10P
   SAW Filter 1960MHz 60MHz BW Band 2 Rx SMD 1.1x0.9 mm
TA1839A TAI-SAW-TA1839A Datasheet
543Kb / 9P
   SAW Filter 942.5 MHz Band 8 Rx SMD 1.1x0.9 mm (BW=35 MHz)
TA1898AC TAI-SAW-TA1898AC Datasheet
457Kb / 9P
   SAW Filter 788 MHz B28 Rx SMD 1.1x0.9 mm
TA1897AC TAI-SAW-TA1897AC Datasheet
457Kb / 9P
   SAW Filter 773 MHz B28 Rx SMD 1.1x0.9 mm
TA1847CC TAI-SAW-TA1847CC Datasheet
471Kb / 8P
   SAW Filter 2655 MHz B7 Rx SMD 1.1x0.9 mm
TA1898D TAI-SAW-TA1898D Datasheet
476Kb / 8P
   SAW Rx Filter 788 MHz LTE Band 28 SMD 1.1x0.9 mm (BW=30 MHz)
TA1843DA TAI-SAW-TA1843DA Datasheet
785Kb / 8P
   SAW Rx Filter 1842.5 MHz LTE Band 3 SMD 1.1x0.9 mm (BW=75 MHz)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com