công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDC2114QRGHRQ1 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện FDC2114QRGHRQ1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Capacitance-to-Digital Converter (FDC) for Capacitive Sensing
Download  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

FDC2114QRGHRQ1 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button FDC2114QRGHRQ1 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments FDC2114QRGHRQ1 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments FDC2114QRGHRQ1 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments FDC2114QRGHRQ1 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments FDC2114QRGHRQ1 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments FDC2114QRGHRQ1 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments FDC2114QRGHRQ1 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments FDC2114QRGHRQ1 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments FDC2114QRGHRQ1 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 58 page
background image
Temperature (°C)
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
43.32
43.33
43.34
43.35
43.36
43.37
43.38
43.39
43.4
D009
VDD = 2.7 V
VDD = 3 V
VDD = 3.3 V
VDD = 3.6 V
VDD (V)
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
43.32
43.33
43.34
43.35
43.36
43.37
43.38
43.39
43.4
43.41
D010
-40°C
-20°C
0°C
25°C
50°C
85°C
100°C
125°C
9
FDC2112-Q1, FDC2114-Q1, FDC2212-Q1, FDC2214-Q1
www.ti.com
SNOSCZ9 – MAY 2016
Product Folder Links: FDC2112-Q1 FDC2114-Q1 FDC2212-Q1 FDC2214-Q1
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2016, Texas Instruments Incorporated
Typical Characteristics (continued)
Common test conditions (unless specified otherwise): Sensor capacitor: 1 layer, 20.9 × 13.9 mm, Bourns CMH322522-180KL
sensor inductor with L = 18 µH and 33 pF 1% COG/NP0 Target: Grounded aluminum plate (176 × 123 mm), Channel =
Channel 0 (continuous mode) CLKIN = 40 MHz, CHx_FIN_SEL = b01, CHx_FREF_DIVIDER = b00 0000 0001
CH0_RCOUNT = 0xFFFF, SETTLECOUNT_CH0 = 0x0100, DRIVE_CURRENT_CH0 = 0x7800.
–40°C to +125°C
Figure 8. Internal Oscillator Frequency vs Temperature
Data based on 1 unit
Figure 9. Internal Oscillator Frequency vs VDD


Số phần tương tự - FDC2114QRGHRQ1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
FDC2114QRGHRQ1 TI1-FDC2114QRGHRQ1 Datasheet
1Mb / 60P
[Old version datasheet]   Multi-Channel 12-Bit or 28-Bit Capacitance-to-Digital Converter
FDC2114QRGHRQ1 TI1-FDC2114QRGHRQ1 Datasheet
1Mb / 61P
[Old version datasheet]   EMI-Resistant 28-Bit,12-Bit Capacitance-to-Digital Converter
More results

Mô tả tương tự - FDC2114QRGHRQ1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
FDC2212 TI1-FDC2212 Datasheet
1Mb / 60P
[Old version datasheet]   Capacitance-to-Digital Converter for Proximity Level Sensing Applications
logo
Sanyo Semicon Device
LC717A00AR SANYO-LC717A00AR Datasheet
150Kb / 11P
   Capacitance-Digital-Converter LSI for Electrostatic Capacitive Touch Sensors
LC717A10AR SANYO-LC717A10AR Datasheet
149Kb / 11P
   Capacitance-Digital-Converter LSI for Electrostatic Capacitive Touch Sensors
logo
ON Semiconductor
ENA2162 ONSEMI-ENA2162 Datasheet
144Kb / 12P
   Capacitance-Digital-Converter LSI for Electrostatic Capacitive Touch Sensors
August, 2013 Ver1.0.1
ENA2089A ONSEMI-ENA2089A Datasheet
146Kb / 12P
   Capacitance-Digital-Converter LSI for Electrostatic Capacitive Touch Sensors
August, 2013 Ver1.0.1
logo
Sanyo Semicon Device
LC717A10AJ SANYO-LC717A10AJ Datasheet
149Kb / 11P
   Capacitance-Digital-Converter LSI for Electrostatic Capacitive Touch Sensors
logo
ON Semiconductor
LC717A00AJ ONSEMI-LC717A00AJ_17 Datasheet
146Kb / 13P
   Capacitance-Digital-Converter LSI for Electrostatic Capacitive Touch Sensors
October, 2017 ??Rev. 1
logo
Sanyo Semicon Device
LC717A00AJ SANYO-LC717A00AJ Datasheet
150Kb / 11P
   Capacitance-Digital-Converter LSI for Electrostatic Capacitive Touch Sensors
logo
Quantum Research Group
QT300 QUANTUM-QT300_03 Datasheet
296Kb / 12P
   CAPACITANCE TO DIGITAL CONVERTER
QT300 QUANTUM-QT300 Datasheet
380Kb / 14P
   CAPACITANCE TO DIGITAL CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com