công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS215BF bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

tên linh kiện SS215BF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount Schottky Barrier Rectifier
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  YFWDIODE [DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD]
Trang chủ  http://www.yfwdiode.com/
Logo YFWDIODE - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

SS215BF bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

  SS215BF Datasheet HTML 1Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD SS215BF Datasheet HTML 2Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD SS215BF Datasheet HTML 3Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Marking
Type number
Marking code
SS22BF
SS24BF
SS26BF
S22B
SS28BF
SS210BF
SS212BF
SS215BF
SS220BF
S24B
S26B
S28B
S210B
S212B
S215B
S220B
The recommended mounting pad size
Unit:mm(mil)
3.0(118)
1.8(71)
1.8(71)
PACKAGE OUTLINE
Plastic surface mounted package; 2 leads
SMBF
∠ALL ROUND
V
A
M
UNIT
mm
1.3
0.26
4.4
3.7
5.5
1.1
0.18
4.2
3.5
5.1
max
min
mil
max
min
A
C
D
E
HE
2.2
1.9
e
Bottom View
HE
g
Top View
1.0
g
g
∠ALL ROUND
D
A
E
51
10
173
146
216
43
7
165
138
200
86
75
40
SS22BF THRU SS220BF


Số phần tương tự - SS215BF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Xian Semipower Electron...
SS215BF SEMIPOWER-SS215BF Datasheet
126Kb / 3P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifier
logo
Zibo Seno Electronic En...
SS215BF ZSELEC-SS215BF Datasheet
87Kb / 2P
   2.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
logo
Guangdong Juxing Electr...
SS215BF JUXING-SS215BF Datasheet
1Mb / 3P
   Surface Mount Schottky Rectifiers
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
SS215BF YFWDIODE-SS215BF Datasheet
408Kb / 3P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifier
logo
SHIKUES Electronics
SS215BF SKTECHNOLGY-SS215BF Datasheet
512Kb / 3P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifier
More results

Mô tả tương tự - SS215BF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shanghai Sunrise Electr...
SS12 SSE-SS12 Datasheet
16Kb / 1P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
SX32 PANJIT-SX32_04 Datasheet
41Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
General Semiconductor
SS22 GE-SS22 Datasheet
85Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Shanghai Sunrise Electr...
SK12 SSE-SK12 Datasheet
17Kb / 1P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
GOOD-ARK Electronics
SK22 GOOD-ARK-SK22 Datasheet
182Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Comchip Technology
CDBV120 COMCHIP-CDBV120 Datasheet
217Kb / 2P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifier
logo
Diotech Company.
SK52C DIOTECH-SK52C Datasheet
756Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
EIC discrete Semiconduc...
SKN0 EIC-SKN0_05 Datasheet
97Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SK52 EIC-SK52_05 Datasheet
97Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
SS12F PANJIT-SS12F Datasheet
258Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
S510B TAYCHIPST-S510B Datasheet
8Mb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com