công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4004W bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

tên linh kiện 1N4004W
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface MountGeneral Purpose Silicon Rectifiers
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  YFWDIODE [DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD]
Trang chủ  http://www.yfwdiode.com/
Logo YFWDIODE - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

1N4004W bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

  1N4004W Datasheet HTML 1Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD 1N4004W Datasheet HTML 2Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD 1N4004W Datasheet HTML 3Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image


Số phần tương tự - 1N4004W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Xian Semipower Electron...
1N4004W SEMIPOWER-1N4004W Datasheet
121Kb / 3P
   Surface Mount General Purpose Silicon Rectifiers
logo
Zibo Seno Electronic En...
1N4004W ZSELEC-1N4004W Datasheet
140Kb / 2P
   1.0A SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED DIODE
logo
Gaomi Xinghe Electronic...
1N4004W GXELECTRONICS-1N4004W Datasheet
315Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE PLASTICK RECTIFIER
logo
Micro Commercial Compon...
1N4004W MCC-1N4004W Datasheet
479Kb / 3P
   Epoxy meets UL 94 V-0 flammability rating
logo
Shenzhen Yixinwei Techn...
1N4004W YIXIN-1N4004W Datasheet
356Kb / 2P
   1.0 AMP SILICON RECTIFIERS VOLTAGE RANGE 50 to 1000 volts
More results

Mô tả tương tự - 1N4004W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
S15AW YFWDIODE-S15AW Datasheet
77Kb / 3P
   Surface MountGeneral Purpose Silicon Rectifiers
S3AF YFWDIODE-S3AF Datasheet
125Kb / 3P
   Surface MountGeneral Purpose Silicon Rectifiers
S1ABF YFWDIODE-S1ABF Datasheet
86Kb / 3P
   Surface MountGeneral Purpose Silicon Rectifiers
S2ABF YFWDIODE-S2ABF Datasheet
86Kb / 3P
   Surface MountGeneral Purpose Silicon Rectifiers
S2AW YFWDIODE-S2AW Datasheet
77Kb / 3P
   Surface MountGeneral Purpose Silicon Rectifiers
S2AF YFWDIODE-S2AF Datasheet
116Kb / 3P
   Surface MountGeneral Purpose Silicon Rectifiers
S3ABF YFWDIODE-S3ABF Datasheet
86Kb / 3P
   Surface MountGeneral Purpose Silicon Rectifiers
S1AF YFWDIODE-S1AF Datasheet
119Kb / 3P
   Surface MountGeneral Purpose Silicon Rectifiers
S12AW YFWDIODE-S12AW Datasheet
78Kb / 3P
   Surface MountGeneral Purpose Silicon Rectifiers
logo
Central Semiconductor C...
CMMR1-02 CENTRAL-CMMR1-02_15 Datasheet
281Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SILICON GENERAL PURPOSE RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com