công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UC12-12231 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - SICK AG

tên linh kiện UC12-12231
Giải thích chi tiết về linh kiện  ULTRASONIC SENSORS
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SICK [SICK AG]
Trang chủ  http://www.sick.com/
Logo SICK - SICK AG

UC12-12231 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - SICK AG

  UC12-12231 Datasheet HTML 1Page - SICK AG UC12-12231 Datasheet HTML 2Page - SICK AG UC12-12231 Datasheet HTML 3Page - SICK AG UC12-12231 Datasheet HTML 4Page - SICK AG UC12-12231 Datasheet HTML 5Page - SICK AG UC12-12231 Datasheet HTML 6Page - SICK AG UC12-12231 Datasheet HTML 7Page - SICK AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
UC12-12231 | UC12
ULTRASONIC SENSORS
Design
Rectangular
Housing material
Die-cast zinc
Ultrasonic transducer: polyurethane foam, glass epoxy resin
Connection type
Male connector, M12, 4-pin
Indication
Dual LED
Weight
75 g
Sending axis
Straight
1) Limit values, reverse-polarity protected, operation in short-circuit protected network: max. 8 A.
2) Without load.
Ambient data
Enclosure rating
IP 67
Protection class
III
Ambient temperature
Operation: –25 °C ... +70 °C
Storage: –40 °C ... +85 °C
Dimensional drawing (Dimensions in mm (inch))
1
2
4
5
3
6
24
(0.94)
10
(0.39)
43.5 (1.71)
5.6
(0.22)
7.3
(0.29)
22.6
(0.89)
9.2
(0.36)
①  Sender and receiver axis
②  M4 threaded mounting hole, 4 mm deep
③  Connection
④  Fixing hole
⑤  Operating elements
⑥  Status indicator switching output (orange) and power on (green)
2016-05-02 22:08:07 | Online data sheet
Subject to change without notice
DISTANCE SENSORS | SICK
3


Số phần tương tự - UC12-12231

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SICK AG
UC12-12235 SICK-UC12-12235 Datasheet
1Mb / 7P
   ULTRASONIC SENSORS
More results

Mô tả tương tự - UC12-12231

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SICK AG
UM18-20014 SICK-UM18-20014 Datasheet
993Kb / 6P
   ULTRASONIC SENSORS
UM18-11117 SICK-UM18-11117 Datasheet
326Kb / 4P
   ULTRASONIC SENSORS
UM18-21112A211 SICK-UM18-21112A211 Datasheet
1Mb / 6P
   ULTRASONIC SENSORS
UM18-21112A212 SICK-UM18-21112A212 Datasheet
1Mb / 6P
   ULTRASONIC SENSORS
UM18-21212A211 SICK-UM18-21212A211 Datasheet
1Mb / 6P
   ULTRASONIC SENSORS
UM18-51114 SICK-UM18-51114 Datasheet
332Kb / 4P
   ULTRASONIC SENSORS
UC4-13345 SICK-UC4-13345 Datasheet
988Kb / 7P
   ULTRASONIC SENSORS
UD18-22DC221 SICK-UD18-22DC221 Datasheet
1,019Kb / 6P
   ULTRASONIC SENSORS
UM18-218161102 SICK-UM18-218161102 Datasheet
1Mb / 6P
   ULTRASONIC SENSORS
UM18-218165101 SICK-UM18-218165101 Datasheet
1Mb / 6P
   ULTRASONIC SENSORS
UM18-218165102 SICK-UM18-218165102 Datasheet
1Mb / 6P
   ULTRASONIC SENSORS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com