công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMZ22010TZ bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LMZ22010TZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  10A SIMPLE SWITCHER Power Module
Download  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LMZ22010TZ bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button LMZ22010TZ Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LMZ22010TZ Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LMZ22010TZ Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LMZ22010TZ Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LMZ22010TZ Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LMZ22010TZ Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LMZ22010TZ Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments LMZ22010TZ Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments LMZ22010TZ Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 36 page
background image
20
40
60
80
100
120
0
2
4
6
8
10
12
TEMPERATURE (C)
JA = 9.9 °C/W
JA = 6.8 °C/W
JA = 5.2 °C/W
0
2
4
6
8
10
12
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
COPPER AREA (in
2
)
2 Layer 0 LFPM
2 Layer 225 LFPM
4 Layer 0 LFPM
4 Layer 225 LFPM
LMZ22010
www.ti.com
SNVS687H – MARCH 2011 – REVISED AUGUST 2015
Typical Characteristics (continued)
Unless otherwise specified, the following conditions apply: VIN = 12 V; CIN = three × 10 μF + 47-nF X7R Ceramic; COUT = two
× 330-
μF Specialty Polymer + 47-µF Ceramic + 47-nF Ceramic; CFF = 4.7 nF; TA = 25° C for waveforms. All indicated
temperatures are ambient.
VIN = 12 V, VOUT = 3.3 V
Figure 31. Thermal Derating
Figure 32.
θJA vs Copper Heat Sinking Area
12 VIN, 5 VOUT at Full Load, BW = 20 MHz
12 VIN, 5 VOUT at Full Load, BW = 250 MHz
Figure 33. Output Ripple
Figure 34. Output Ripple
12 VIN, 3.3 VOUT at Full Load, BW = 250 MHz
12 VIN, 3.3 VOUT at Full Load, BW = 20 MHz
Figure 36. Output Ripple
Figure 35. Output Ripple
Copyright © 2011–2015, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
11
Product Folder Links: LMZ22010


Số phần tương tự - LMZ22010TZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LMZ22010 NSC-LMZ22010 Datasheet
2Mb / 16P
   Sharing Evaluation Board power modules are easy-to-use DC-DC
More results

Mô tả tương tự - LMZ22010TZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LMZ13610 TI1-LMZ13610_15 Datasheet
1Mb / 35P
[Old version datasheet]   10A SIMPLE SWITCHER Power Module
LMZ12010 TI1-LMZ12010 Datasheet
1Mb / 35P
[Old version datasheet]   10A SIMPLE SWITCHER Power Module
LMZ12008 TI1-LMZ12008_16 Datasheet
1Mb / 35P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER Power Module
logo
National Semiconductor ...
LMZ12010 NSC-LMZ12010 Datasheet
1Mb / 22P
   10A SIMPLE SWITCHER Power Module with 20V Maximum Input Voltage
logo
Texas Instruments
LMZ23603 TI1-LMZ23603 Datasheet
1Mb / 34P
[Old version datasheet]   3A SIMPLE SWITCHER Power Module
LMZ12001EXT TI1-LMZ12001EXT_15 Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   1A SIMPLE SWITCHER Power Module
LMZ23608 TI1-LMZ23608_15 Datasheet
1Mb / 36P
[Old version datasheet]   8A SIMPLE SWITCHER Power Module
LMZ13608 TI1-LMZ13608_15 Datasheet
1Mb / 35P
[Old version datasheet]   8-A SIMPLE SWITCHER Power Module
LMZ23610TZE TI-LMZ23610TZE Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   LMZ23610 10A SIMPLE SWITCHER Power Module with 36V Maximum Input Voltage and
logo
First Components Intern...
LM2596 FCI-LM2596 Datasheet
1Mb / 14P
   Simple switcher Power Converter 150kHz Simple switcher Power Converter 150kHz
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com