công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMZ12001EXT bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LMZ12001EXT
Giải thích chi tiết về linh kiện  1A SIMPLE SWITCHER Power Module
Download  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LMZ12001EXT bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button LMZ12001EXT_15 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LMZ12001EXT_15 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LMZ12001EXT_15 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LMZ12001EXT_15 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LMZ12001EXT_15 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LMZ12001EXT_15 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LMZ12001EXT_15 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LMZ12001EXT_15 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments LMZ12001EXT_15 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 31 page
background image
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
0
5
10
15
20
25
INPUT VOLTAGE (V)
25°C
SHORT CIRCUIT
ONSET
1.780
1.784
1.788
1.792
1.796
1.800
1.804
1.808
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
OUTPUT CURRENT (A)
4.5
5
6
12
20
-55°C
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
OUTPUT CURRENT (A)
25°C
1.788
1.792
1.796
1.800
1.804
1.808
20
12
5
6
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
OUTPUT CURRENT (A)
85°C
1.800
1.803
1.806
1.809
1.812
1.815
20
12
5
6
LMZ12001EXT
SNVS661G – JUNE 2010 – REVISED SEPTEMBER 2015
www.ti.com
Typical Characteristics (continued)
Unless otherwise specified, the following conditions apply: VIN = 12 V; CIN = 10-µF X7R Ceramic; CO = 100-µF X7R Ceramic;
TA = 25°C for efficiency curves and waveforms.
Figure 25. Line and Load Regulation at 25°C
Figure 26. Line and Load Regulation at 85°C
12 VIN 3.3 VO 1 A
Figure 27. Line and Load Regulation at –55°C
Figure 28. Output Ripple
12 VIN 3.3 VO 0.6-A to 1-A Step
Figure 30. Current Limit 1.8 VOUT at 25°C
Figure 29. Transient Response
10
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2010–2015, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LMZ12001EXT


Số phần tương tự - LMZ12001EXT_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LMZ12001EXTTZ NSC-LMZ12001EXTTZ Datasheet
748Kb / 10P
   LMZ1420xEXT/ LMZ1200xEXT Evaluation Board
logo
Texas Instruments
LMZ12001EXTTZ TI1-LMZ12001EXTTZ Datasheet
3Mb / 23P
[Old version datasheet]   1A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 20V Maximum Input Voltage for Military and Rugged Applications
LMZ12001EXTTZE TI1-LMZ12001EXTTZE Datasheet
3Mb / 23P
[Old version datasheet]   1A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 20V Maximum Input Voltage for Military and Rugged Applications
LMZ12001EXTTZX TI1-LMZ12001EXTTZX Datasheet
3Mb / 23P
[Old version datasheet]   1A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 20V Maximum Input Voltage for Military and Rugged Applications
More results

Mô tả tương tự - LMZ12001EXT_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LMZ12008 TI1-LMZ12008_16 Datasheet
1Mb / 35P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER Power Module
LMZ23603 TI1-LMZ23603 Datasheet
1Mb / 34P
[Old version datasheet]   3A SIMPLE SWITCHER Power Module
logo
National Semiconductor ...
LM2672M NSC-LM2672M Datasheet
647Kb / 26P
   SIMPLE SWITCHER Power Converter High Efficiency 1A
logo
Texas Instruments
LMZ13610 TI1-LMZ13610_15 Datasheet
1Mb / 35P
[Old version datasheet]   10A SIMPLE SWITCHER Power Module
LMZ12010 TI1-LMZ12010 Datasheet
1Mb / 35P
[Old version datasheet]   10A SIMPLE SWITCHER Power Module
LMZ23608 TI1-LMZ23608_15 Datasheet
1Mb / 36P
[Old version datasheet]   8A SIMPLE SWITCHER Power Module
LMZ22010 TI1-LMZ22010 Datasheet
1Mb / 36P
[Old version datasheet]   10A SIMPLE SWITCHER Power Module
LMZ13608 TI1-LMZ13608_15 Datasheet
1Mb / 35P
[Old version datasheet]   8-A SIMPLE SWITCHER Power Module
LMZ14201 TI-LMZ14201_15 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER 6V to 42V, 1A Power Module in Leaded SMT-TO Package
LMZ14201 TI1-LMZ14201_17 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER 6V to 42V, 1A Power Module in Leaded SMT-TO Package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com