công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XZ1003-QT-EV1 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc.

tên linh kiện XZ1003-QT-EV1
Giải thích chi tiết về linh kiện  MoCA Compliant Front-End GaAs IC
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MA-COM [M/A-COM Technology Solutions, Inc.]
Trang chủ  http://www.macomtech.com
Logo MA-COM - M/A-COM Technology Solutions, Inc.

XZ1003-QT-EV1 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc.

Back Button XZ1003-QT-EV1 Datasheet HTML 5Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. XZ1003-QT-EV1 Datasheet HTML 6Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. XZ1003-QT-EV1 Datasheet HTML 7Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. XZ1003-QT-EV1 Datasheet HTML 8Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. XZ1003-QT-EV1 Datasheet HTML 9Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. XZ1003-QT-EV1 Datasheet HTML 10Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. XZ1003-QT-EV1 Datasheet HTML 11Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. XZ1003-QT-EV1 Datasheet HTML 12Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. XZ1003-QT-EV1 Datasheet HTML 13Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 13 page
background image
Front End GaAs IC
775 - 1525 MHz
Rev. V4
XZ1003-QT
10
10
M/A-COM Technology Solutions Inc. (MACOM) and its affiliates reserve the right to make changes to the product(s) or information contained herein without notice.
Visit www.macom.com for additional data sheets and product information.
For further information and support please visit:
https://www.macom.com/support
10
Gain_TX1 (0.775 - 1.525 GHz)
Typical Performance Curves Transmit Path (TX)
P1dB_TX1, TX2, or TX3
Output IP3_TX1, TX2, or TX3
10
12
14
16
18
20
5
10
15
20
25
Output Power (dBm)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
-40°C
+25°C
+85°C
Frequency (GHz)
-40°C
+25°C
+85°C
20
24
28
32
36
40
44
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
-40°C
+25°C
+85°C
Frequency (GHz)


Số phần tương tự - XZ1003-QT-EV1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mimix Broadband
XZ1003-QT MIMIX-XZ1003-QT Datasheet
1Mb / 1P
   Hi-RF Front End IC
logo
M/A-COM Technology Solu...
XZ1003-QT MA-COM-XZ1003-QT Datasheet
102Kb / 1P
   Front End GaAs IC 775-1525 MHz Integrated PA Bias Control
More results

Mô tả tương tự - XZ1003-QT-EV1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
M/A-COM Technology Solu...
XZ1004-QT MA-COM-XZ1004-QT Datasheet
1,022Kb / 12P
   MoCA Compliant Front-End GaAs IC
logo
List of Unclassifed Man...
U7001BG ETC1-U7001BG Datasheet
179Kb / 11P
   CT2 Front End IC
logo
Toshiba Semiconductor
TA8168SN TOSHIBA-TA8168SN Datasheet
301Kb / 9P
   FM FRONT END IC
logo
ATMEL Corporation
ATR0601 ATMEL-ATR0601_06 Datasheet
556Kb / 18P
   GPS Front-end IC
ATR0601 ATMEL-ATR0601 Datasheet
1Mb / 17P
   GPS FRONT-END IC
logo
Toshiba Semiconductor
TA8158F TOSHIBA-TA8158F Datasheet
235Kb / 8P
   FM FRONT END IC
logo
ATMEL Corporation
ATR0603 ATMEL-ATR0603 Datasheet
453Kb / 14P
   GPS Front-end IC
logo
Rohm
BA4413 ROHM-BA4413 Datasheet
204Kb / 7P
   FM Front End IC
logo
Toshiba Semiconductor
TA7378P TOSHIBA-TA7378P Datasheet
583Kb / 8P
   FM FRONT END IC
logo
STMicroelectronics
STB5610 STMICROELECTRONICS-STB5610 Datasheet
158Kb / 11P
   GPS RF FRONT-END IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com