công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STW8A12D bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Seoul Semiconductor

tên linh kiện STW8A12D
Giải thích chi tiết về linh kiện  Mid-Power LED
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEOUL [Seoul Semiconductor]
Trang chủ  http://www.seoulsemicon.com
Logo SEOUL - Seoul Semiconductor

STW8A12D bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Seoul Semiconductor

Back Button STW8A12D Datasheet HTML 2Page - Seoul Semiconductor STW8A12D Datasheet HTML 3Page - Seoul Semiconductor STW8A12D Datasheet HTML 4Page - Seoul Semiconductor STW8A12D Datasheet HTML 5Page - Seoul Semiconductor STW8A12D Datasheet HTML 6Page - Seoul Semiconductor STW8A12D Datasheet HTML 7Page - Seoul Semiconductor STW8A12D Datasheet HTML 8Page - Seoul Semiconductor STW8A12D Datasheet HTML 9Page - Seoul Semiconductor STW8A12D Datasheet HTML 10Page - Seoul Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 26 page
background image
www.seoulsemicon.com
Product Data Sheet
STW8A12D
– Mid-Power LED
 “제품 명 – 제품 군” 을 기입하십시오.
제품 군은 홈페이지 응용분야 분류기준을 참고한다.
(예) SZ5M0WWC9 – High-power LED
6
Font 글씨체
표(Table) - 제목: Arial 10pt, 표 내부: Arial 8pt, 본문(Body)
– Arial 9pt
 Revision numbering 기준:
• 가스펙은 0.0 부터 시작 0.x….
• Final 승인원: 1.0 부터 시작
• 기존에서 일부 수정: +0.1
• 새로운 Data 추가 /또는 기존 것 삭제: +1.0
 수정일자 표기형식; YYYY-MM-DD
(예) 2013-04-01
Rev1.3, Jan 18, 2016
Characteristics Graph
 차트 사각형에 차트의 X축/ Y축을 맞춘다.
Fig 3. Forward Voltage vs. Forward Current, T
j = 25ºC
Fig 4. Forward Current vs. Relative Luminous Intensity, T
j = 25ºC
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
Forward Current I
F [mA]
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
0.00
0.05
0.10
0.15
VF[V]


Số phần tương tự - STW8A12D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seoul Semiconductor
STW8A12D-E1 SEOUL-STW8A12D-E1 Datasheet
1Mb / 32P
   Mid-Power LED -3528 Series
STW8A12D-E2 SEOUL-STW8A12D-E2 Datasheet
1,011Kb / 31P
   Mid-Power LED -3528 Series
STW8A12D-E3 SEOUL-STW8A12D-E3 Datasheet
1Mb / 31P
   Mid-Power LED
More results

Mô tả tương tự - STW8A12D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seoul Semiconductor
SAW8A62E-E2 SEOUL-SAW8A62E-E2 Datasheet
1Mb / 31P
   Mid-Power LED
SAW8A32E-E2 SEOUL-SAW8A32E-E2 Datasheet
1Mb / 31P
   Mid-Power LED
logo
Everlight Electronics C...
EAHP2835BA1 EVERLIGHT-EAHP2835BA1 Datasheet
434Kb / 10P
   MID Power LED
logo
Seoul Semiconductor
SAW9A62E-E2 SEOUL-SAW9A62E-E2 Datasheet
1Mb / 31P
   Mid-Power LED
logo
Luminus, Inc
MP-3014-2100 LUMINUS-MP-3014-2100 Datasheet
810Kb / 15P
   Mid Power LED
MP-3020-2100-27-80 LUMINUS-MP-3020-2100-27-80 Datasheet
1Mb / 14P
   Mid Power LED
logo
Seoul Semiconductor
STB0A12D SEOUL-STB0A12D Datasheet
877Kb / 19P
   Mid-Power LED
STW9A12D-E1 SEOUL-STW9A12D-E1 Datasheet
1Mb / 31P
   Mid-Power LED
logo
Everlight Electronics C...
62-217D-KK2C EVERLIGHT-62-217D-KK2C Datasheet
524Kb / 19P
   MID POWER LED
EAHP2835RA0 EVERLIGHT-EAHP2835RA0 Datasheet
461Kb / 10P
   MID Power LED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com