công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STW8A12D bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Seoul Semiconductor

tên linh kiện STW8A12D
Giải thích chi tiết về linh kiện  Mid-Power LED
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEOUL [Seoul Semiconductor]
Trang chủ  http://www.seoulsemicon.com
Logo SEOUL - Seoul Semiconductor

STW8A12D bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Seoul Semiconductor

  STW8A12D Datasheet HTML 1Page - Seoul Semiconductor STW8A12D Datasheet HTML 2Page - Seoul Semiconductor STW8A12D Datasheet HTML 3Page - Seoul Semiconductor STW8A12D Datasheet HTML 4Page - Seoul Semiconductor STW8A12D Datasheet HTML 5Page - Seoul Semiconductor STW8A12D Datasheet HTML 6Page - Seoul Semiconductor STW8A12D Datasheet HTML 7Page - Seoul Semiconductor STW8A12D Datasheet HTML 8Page - Seoul Semiconductor STW8A12D Datasheet HTML 9Page - Seoul Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 26 page
background image
www.seoulsemicon.com
Product Data Sheet
STW8A12D
– Mid-Power LED
 “제품 명 – 제품 군” 을 기입하십시오.
제품 군은 홈페이지 응용분야 분류기준을 참고한다.
(예) SZ5M0WWC9 – High-power LED
4
Font 글씨체
표(Table) - 제목: Arial 10pt, 표 내부: Arial 8pt, 본문(Body)
– Arial 9pt
 Revision numbering 기준:
• 가스펙은 0.0 부터 시작 0.x….
• Final 승인원: 1.0 부터 시작
• 기존에서 일부 수정: +0.1
• 새로운 Data 추가 /또는 기존 것 삭제: +1.0
 수정일자 표기형식; YYYY-MM-DD
(예) 2013-04-01
Rev1.3, Jan 18, 2016
Performance Characteristics
 전기적 특성 및 광 특성 스펙 테이블
(1) Seoul Semiconductor maintains a tolerance of
7% on Intensity and power measurements.
(2) Correlated Color Temperature is derived from the CIE 1931 Chromaticity diagram.
Color coordinate :
0.005, CCT 5% tolerance.
(3) Tolerance is
2.0 on CRI measurements.
(4) Thermal resistance is junction to Solder.
(5) I
FP conditions with pulse width ≤10ms and duty cycle ≤10%
(6) The products are sensitive to static electricity and must be carefully taken when handling products
Calculated performance values are for reference only.
All measurements were made under the standardized environment of Seoul Semiconductor.
Table 3. Characteristics, I
F=150mA, Tj= 25ºC, RH30%
Table 4. Absolute Maximum Ratings
Notes :
Parameter
Symbol
Value
Unit
Forward Current
I
F
180
mA
Power Dissipation
P
D
0.63
W
Junction Temperature
T
j
120
ºC
Operating Temperature
T
opr
-40 ~ + 85
ºC
Storage Temperature
T
stg
-40 ~ + 100
ºC
Parameter
Symbol
Value
Unit
Min.
Typ.
Max.
Forward Current
I
F
-
150
180
mA
Forward Voltage
V
F
-
3.2
3.5
V
Luminous Intensity[1] (2,700K)[2]
Iv
-
18.2
-
cd
CRI [3]
R
a
80
83
90
Viewing Angle
2
Θ
1/2
-
120
-
Deg.
Storage Temperature
T
stg
- 40
-
+ 85
ºC
Thermal resistance (J to S) [4]
J-S
-
35
-
℃/W
ESD Sensitivity(HBM)
-
Class 2 JESD22-A114-E


Số phần tương tự - STW8A12D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seoul Semiconductor
STW8A12D-E1 SEOUL-STW8A12D-E1 Datasheet
1Mb / 32P
   Mid-Power LED -3528 Series
STW8A12D-E2 SEOUL-STW8A12D-E2 Datasheet
1,011Kb / 31P
   Mid-Power LED -3528 Series
STW8A12D-E3 SEOUL-STW8A12D-E3 Datasheet
1Mb / 31P
   Mid-Power LED
More results

Mô tả tương tự - STW8A12D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seoul Semiconductor
SAW8A62E-E2 SEOUL-SAW8A62E-E2 Datasheet
1Mb / 31P
   Mid-Power LED
SAW8A32E-E2 SEOUL-SAW8A32E-E2 Datasheet
1Mb / 31P
   Mid-Power LED
logo
Everlight Electronics C...
EAHP2835BA1 EVERLIGHT-EAHP2835BA1 Datasheet
434Kb / 10P
   MID Power LED
logo
Seoul Semiconductor
SAW9A62E-E2 SEOUL-SAW9A62E-E2 Datasheet
1Mb / 31P
   Mid-Power LED
logo
Luminus, Inc
MP-3014-2100 LUMINUS-MP-3014-2100 Datasheet
810Kb / 15P
   Mid Power LED
MP-3020-2100-27-80 LUMINUS-MP-3020-2100-27-80 Datasheet
1Mb / 14P
   Mid Power LED
logo
Seoul Semiconductor
STB0A12D SEOUL-STB0A12D Datasheet
877Kb / 19P
   Mid-Power LED
STW9A12D-E1 SEOUL-STW9A12D-E1 Datasheet
1Mb / 31P
   Mid-Power LED
logo
Everlight Electronics C...
62-217D-KK2C EVERLIGHT-62-217D-KK2C Datasheet
524Kb / 19P
   MID POWER LED
EAHP2835RA0 EVERLIGHT-EAHP2835RA0 Datasheet
461Kb / 10P
   MID Power LED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com