công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M02061G-12 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc.

tên linh kiện M02061G-12
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3 or 5 Volt Laser Driver
Download  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MA-COM [M/A-COM Technology Solutions, Inc.]
Trang chủ  http://www.macomtech.com
Logo MA-COM - M/A-COM Technology Solutions, Inc.

M02061G-12 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc.

Back Button M02061G-12 Datasheet HTML 6Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. M02061G-12 Datasheet HTML 7Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. M02061G-12 Datasheet HTML 8Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. M02061G-12 Datasheet HTML 9Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. M02061G-12 Datasheet HTML 10Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. M02061G-12 Datasheet HTML 11Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. M02061G-12 Datasheet HTML 12Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. M02061G-12 Datasheet HTML 13Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. M02061G-12 Datasheet HTML 14Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 37 page
background image
Product Specification
02061-DSH-001-G
Mindspeed Technologies
®
10
Mindspeed Proprietary and Confidential
V
CC3
and
VCC5
status
FAIL
DIS
LASER
OUTPUT
(low)
V
CC3 and VCC5
“OK”
t_off < 10
μs,
(1
μs typ.)
(high)
Fault Recovery Behavior
Fault
recovery at:
MOD
SET.
C
APC, OUT+,
or IBout
FAIL
DIS
LASER
OUTPUT
Fault
Removed
t_reset,
10
μs,
min.
FAIL remains high
until reset by DIS
going high
t_on < 1ms
Transmitter Disable (DIS transition high)
Fault at:
MOD
SET.
C
APC, OUTP,
or IBout
FAIL
DIS
LASER
OUTPUT
Fault Occurs
t_fault < 100
μs,
(4
μs typ.)
Response to Fault
Fault at:
APCSET
FAIL
DIS
LASER
OUTPUT
Fault Remains
t_reset,
10
μs,
min.
t_init < 5ms,
(3ms typ.)
Unsuccessful Fault Reset Attempt


Số phần tương tự - M02061G-12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
M/A-COM Technology Solu...
M02061G-12 MA-COM-M02061G-12 Datasheet
699Kb / 45P
   3.3 or 5 Volt Laser Driver
More results

Mô tả tương tự - M02061G-12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
M/A-COM Technology Solu...
02061-DSH-001-G MA-COM-02061-DSH-001-G Datasheet
600Kb / 37P
   3.3 or 5 Volt Laser Driver
M02061 MA-COM-M02061_17 Datasheet
699Kb / 45P
   3.3 or 5 Volt Laser Driver
M02069 MA-COM-M02069_17 Datasheet
653Kb / 45P
   3.3 or 5 Volt VCSEL/FP Laser Driver IC for Applications to 4.3 Gbps
02069-DSH-001-D MA-COM-02069-DSH-001-D Datasheet
751Kb / 44P
   3.3 or 5 Volt VCSEL/FP Laser Driver IC for Applications to 4.3 Gbps
M02094 MA-COM-M02094 Datasheet
768Kb / 44P
   3.3 or 5 Volt VCSEL/FP Laser Driver IC for Applications to 2 Gbps
M02069 MA-COM-M02069 Datasheet
751Kb / 44P
   3.3 or 5 Volt VCSEL/FP Laser Driver IC for Applications to 4.3 Gbps
M02068 MA-COM-M02068_17 Datasheet
632Kb / 18P
   3.3 Volt Laser Driver IC for 155/622 Mbps
CX02068 MA-COM-CX02068 Datasheet
632Kb / 18P
   3.3 Volt Laser Driver IC for 155/622 Mbps
02068-DSH-001-C MA-COM-02068-DSH-001-C Datasheet
632Kb / 18P
   3.3 Volt Laser Driver IC for 155/622 Mbps
M02066 MA-COM-M02066_17 Datasheet
681Kb / 20P
   3.3 Volt Laser Driver IC for Applications to 3 Gbps
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com