công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M02061-12 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc.

tên linh kiện M02061-12
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3 or 5 Volt Laser Driver
Download  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MA-COM [M/A-COM Technology Solutions, Inc.]
Trang chủ  http://www.macomtech.com
Logo MA-COM - M/A-COM Technology Solutions, Inc.

M02061-12 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc.

  M02061-12 Datasheet HTML 1Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. M02061-12 Datasheet HTML 2Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. M02061-12 Datasheet HTML 3Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. M02061-12 Datasheet HTML 4Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. M02061-12 Datasheet HTML 5Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. M02061-12 Datasheet HTML 6Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. M02061-12 Datasheet HTML 7Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. M02061-12 Datasheet HTML 8Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. M02061-12 Datasheet HTML 9Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 37 page
background image
Product Specification
02061-DSH-001-G
Mindspeed Technologies
®
5
Mindspeed Proprietary and Confidential
TTL/CMOS input low
voltage (DIS)
––
0.8
V
CMOS input high voltage
(VCC3SEL, SCB)
2.4
V
CMOS input low voltage
(VCC3SEL, SCB)
1.2
V
Logic output high voltage
(FAIL)
With external 10k
Ω pull-up to V
CC.VCC - 0.5
V
Logic output low voltage
(FAIL)
For 6.8k to 10k
Ω resistor when pulled up to
5V.
For 4.7k to 10k
Ω resistor when pulled up to
3.3V.
––
0.4
V
RIN
Differential input impedance Data inputs
6800
Ω
VSELF
Self-biased common-mode
input voltage
–VCC3 - 1.3
V
VINCM
Common-mode input
compliance voltage
Data inputs
VCC3 - 1.45
VCC3-[VIN(Diff)]/4
V
VIN(DIFF)
Differential input voltage
= 2 x (DIN+HIGH - DIN+LOW)
200
2400
mVpp
VCC3THL
(1)
3.3V supply detection, lower
threshold
2.5
2.8
3.0
V
VCC3THH
(1)
3.3V supply detection,
upper threshold
3.65
3.9
4.25
V
VCC5THL
5V supply detection, lower
threshold
3.9
4.25
4.65
V
VCC5THH
5V supply detection, upper
threshold
5.4
5.8
6.1
V
VREF1
Reference voltage for
MODSET
1.18
1.3
1.4
V
VAPCSET
Reference voltage for
APCSET
1.3
V
VBL
Bias_OK lower voltage
threshold
0.88
1.0
1.05
V
Table 1-3.
DC Characteristics (2 of 3)
Symbol
Parameter
Conditions
Minimum
Typical
Maximum
Units


Số phần tương tự - M02061-12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
M/A-COM Technology Solu...
M02061-12 MA-COM-M02061-12 Datasheet
699Kb / 45P
   3.3 or 5 Volt Laser Driver
More results

Mô tả tương tự - M02061-12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
M/A-COM Technology Solu...
02061-DSH-001-G MA-COM-02061-DSH-001-G Datasheet
600Kb / 37P
   3.3 or 5 Volt Laser Driver
M02061 MA-COM-M02061_17 Datasheet
699Kb / 45P
   3.3 or 5 Volt Laser Driver
M02069 MA-COM-M02069_17 Datasheet
653Kb / 45P
   3.3 or 5 Volt VCSEL/FP Laser Driver IC for Applications to 4.3 Gbps
02069-DSH-001-D MA-COM-02069-DSH-001-D Datasheet
751Kb / 44P
   3.3 or 5 Volt VCSEL/FP Laser Driver IC for Applications to 4.3 Gbps
M02094 MA-COM-M02094 Datasheet
768Kb / 44P
   3.3 or 5 Volt VCSEL/FP Laser Driver IC for Applications to 2 Gbps
M02069 MA-COM-M02069 Datasheet
751Kb / 44P
   3.3 or 5 Volt VCSEL/FP Laser Driver IC for Applications to 4.3 Gbps
M02068 MA-COM-M02068_17 Datasheet
632Kb / 18P
   3.3 Volt Laser Driver IC for 155/622 Mbps
CX02068 MA-COM-CX02068 Datasheet
632Kb / 18P
   3.3 Volt Laser Driver IC for 155/622 Mbps
02068-DSH-001-C MA-COM-02068-DSH-001-C Datasheet
632Kb / 18P
   3.3 Volt Laser Driver IC for 155/622 Mbps
M02066 MA-COM-M02066_17 Datasheet
681Kb / 20P
   3.3 Volt Laser Driver IC for Applications to 3 Gbps
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com