công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM1117IDTX-5.0 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM1117IDTX-5.0
Giải thích chi tiết về linh kiện  800-mA Low-Dropout Linear Regulator
Download  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM1117IDTX-5.0 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button LM1117IDTX-5.0 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM1117IDTX-5.0 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM1117IDTX-5.0 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM1117IDTX-5.0 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM1117IDTX-5.0 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM1117IDTX-5.0 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM1117IDTX-5.0 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM1117IDTX-5.0 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LM1117IDTX-5.0 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 36 page
background image
LM1117
www.ti.com
SNOS412N – FEBRUARY 2000 – REVISED JANUARY 2016
6.7 Typical Characteristics
Figure 1. Dropout Voltage (VIN – V OUT)
Figure 2. Short-Circuit Current
Figure 3. Load Regulation
Figure 4. LM1117-ADJ Ripple Rejection
Figure 6. Temperature Stability
Figure 5. LM1117-ADJ Ripple Rejection vs Current
Copyright © 2000–2016, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
9
Product Folder Links: LM1117


Số phần tương tự - LM1117IDTX-5.0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM1117IDTX-5.0 NSC-LM1117IDTX-5.0 Datasheet
405Kb / 21P
   800mA Low-Dropout Linear Regulator
LM1117IDTX-5.0 NSC-LM1117IDTX-5.0 Datasheet
921Kb / 21P
   800mA Low-Dropout Linear Regulator
logo
Texas Instruments
LM1117IDTX-5.0 TI1-LM1117IDTX-5.0 Datasheet
458Kb / 25P
[Old version datasheet]   800mA Low-Dropout Linear Regulator
LM1117IDTX-5.0/NOPB TI1-LM1117IDTX-5.0/NOPB Datasheet
2Mb / 30P
[Old version datasheet]   800mA Low-Dropout Linear Regulator
LM1117IDTX-5.0/NOPB TI1-LM1117IDTX-5.0/NOPB Datasheet
2Mb / 32P
[Old version datasheet]   LM1117-N/LM1117I 800mA Low-Dropout Linear Regulator
More results

Mô tả tương tự - LM1117IDTX-5.0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
BLA1117 BILIN-BLA1117 Datasheet
149Kb / 6P
   800 mA Low-Dropout Linear Regulator
logo
ON Semiconductor
LM1117 ONSEMI-LM1117 Datasheet
215Kb / 13P
   800 mA Low-Dropout Linear Regulator
May, 2020 ??Rev. 0
logo
Toshiba Semiconductor
TCR8BM TOSHIBA-TCR8BM Datasheet
1Mb / 15P
   800 mA CMOS Ultra Low Dropout Regulator
2022-09-02 Rev.4.0
logo
Microchip Technology
TC2117-33VDBTR MICROCHIP-TC2117-33VDBTR Datasheet
767Kb / 18P
   800 mA Fixed Low Dropout Positive Regulator
10/19/06
TC2117 MICROCHIP-TC2117_06 Datasheet
821Kb / 18P
   800 mA Fixed Low Dropout Positive Regulator
2006
logo
Analog Devices
ADP3300 AD-ADP3300_15 Datasheet
288Kb / 9P
   50 mA Low Dropout Linear Regulator
REV. C
logo
Texas Instruments
TPS799L TI1-TPS799L Datasheet
603Kb / 14P
[Old version datasheet]   200-mA, Low-Dropout Linear Regulator
TPS74701 TI1-TPS74701_15 Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   500-mA Low-Dropout Linear Regulator
logo
ON Semiconductor
NCV4264 ONSEMI-NCV4264 Datasheet
115Kb / 8P
   150 mA Low Dropout Linear Regulator
December, 2006 ??Rev. P0
logo
Analog Devices
ADP3303 AD-ADP3303_15 Datasheet
271Kb / 16P
   200 mA Low Dropout Linear Regulator
REV. C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com