công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM-160 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc.

tên linh kiện AM-160
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Noise Amplifier, 28 dB Gain
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MA-COM [M/A-COM Technology Solutions, Inc.]
Trang chủ  http://www.macomtech.com
Logo MA-COM - M/A-COM Technology Solutions, Inc.

AM-160 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc.

  AM-160_15 Datasheet HTML 1Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. AM-160_15 Datasheet HTML 2Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. AM-160_15 Datasheet HTML 3Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. AM-160_15 Datasheet HTML 4Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Low Noise Amplifier, 28 dB Gain,
100 - 600 MHz
Rev. V3
AM-160
3
3
M/A-COM Technology Solutions Inc. (MACOM) and its affiliates reserve the right to make changes to the product(s) or information contained herein without notice.
Visit www.macom.com for additional data sheets and product information.
For further information and support please visit:
https://www.macom.com/support
3
Typical Performance Curves


Số phần tương tự - AM-160_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
AM-160 MACOM-AM-160_1 Datasheet
214Kb / 3P
   Low Noise Amplifier, 28 dB Gain, 100 - 600 MHz
More results

Mô tả tương tự - AM-160_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
AM-160 MACOM-AM-160 Datasheet
219Kb / 3P
   Low Noise Amplifier, 28 dB Gain, 100 - 600 MHz
AM-160 MACOM-AM-160_1 Datasheet
214Kb / 3P
   Low Noise Amplifier, 28 dB Gain, 100 - 600 MHz
logo
M/A-COM Technology Solu...
AM-160 MA-COM-AM-160 Datasheet
67Kb / 3P
   Low Noise Amplifier, 28 dB Gain, 100 - 600 MHz
AM-143-AMC-143 MA-COM-AM-143-AMC-143 Datasheet
85Kb / 3P
   Low Noise Amplifier, 16 dB Gain
AM-AMC-AMS-162 MA-COM-AM-AMC-AMS-162 Datasheet
95Kb / 3P
   Low Noise Amplifier, 12.5 dB Gain,
AM-153 MA-COM-AM-153 Datasheet
64Kb / 2P
   Low Noise Amplifier, 12 dB Gain
AM-153 MA-COM-AM-153_15 Datasheet
411Kb / 3P
   Low Noise Amplifier, 12 dB Gain
AMS-162 MA-COM-AMS-162_15 Datasheet
624Kb / 4P
   Low Noise Amplifier, 12.5 dB Gain, 10 - 100 MHz
AM-162 MA-COM-AM-162 Datasheet
95Kb / 3P
   Low Noise Amplifier, 12.5 dB Gain, 10 - 100 MHz
logo
Tyco Electronics
AM-162 MACOM-AM-162 Datasheet
292Kb / 3P
   Low Noise Amplifier, 12.5 dB Gain, 10 - 100 MHz
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com