công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM2734XQMKE/NOPB bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM2734XQMKE/NOPB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Thin SOT 1-A Load Step-Down DC-DC Regulator
Download  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM2734XQMKE/NOPB bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button LM2734XQMKE/NOPB Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LM2734XQMKE/NOPB Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM2734XQMKE/NOPB Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM2734XQMKE/NOPB Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM2734XQMKE/NOPB Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM2734XQMKE/NOPB Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM2734XQMKE/NOPB Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM2734XQMKE/NOPB Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM2734XQMKE/NOPB Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 36 page
background image
LM2734Z, LM2734Z-Q1
SNVS334F – JANUARY 2005 – REVISED JANUARY 2016
www.ti.com
6.6 Typical Characteristics
at VIN = 5 V, VBOOST - VSW = 5 V, L1 = 2.2 µH and TA = 25°C (unless otherwise noted)
VOUT = 5 V
VOUT = 3.3 V
Figure 1. Efficiency vs Load Current
Figure 2. Efficiency vs Load Current
VOUT = 1.5 V
Figure 3. Efficiency vs Load Current
Figure 4. Oscillator Frequency vs Temperature
VOUT = 1.5 V
IOUT = 500 mA
VOUT = 3.3 V
IOUT = 500 mA
Figure 5. Line Regulation
Figure 6. Line Regulation
6
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2005–2016, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM2734Z LM2734Z-Q1


Số phần tương tự - LM2734XQMKE/NOPB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM2734XQMKE/NOPB TI1-LM2734XQMKE/NOPB Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   LM2734 Thin SOT 1A Load Step-Down DC-DC Regulator
More results

Mô tả tương tự - LM2734XQMKE/NOPB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM2734 TI-LM2734_15 Datasheet
1Mb / 37P
[Old version datasheet]   LM2734 Thin SOT 1-A Load Step-Down DC-DC Regulator
LM2734 TI1-LM2734 Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   LM2734 Thin SOT 1A Load Step-Down DC-DC Regulator
LM2736YMKX TI-LM2736YMKX Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   LM2736 Thin SOT 750mA Load Step-Down DC-DC Regulator
LM2736XMK TI-LM2736XMK Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   LM2736 Thin SOT 750mA Load Step-Down DC-DC Regulator
LM2736YMK TI-LM2736YMK Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   LM2736 Thin SOT 750mA Load Step-Down DC-DC Regulator
LM2736XMK TI1-LM2736XMK Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   LM2736 Thin SOT 750mA Load Step-Down DC-DC Regulator
LM2736 TI-LM2736_15 Datasheet
1Mb / 36P
[Old version datasheet]   LM2736 Thin SOT 750 mA Load Step-Down DC-DC Regulator
LM2734Z TI-LM2734Z_15 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   LM2734Z/LM2734ZQ Thin SOT 1A Load Step-Down DC-DC Regulator
logo
National Semiconductor ...
LM2736 NSC-LM2736 Datasheet
444Kb / 22P
   Thin SOT23 750mA Load Step-Down DC-DC Regulator
LM2734 NSC-LM2734 Datasheet
459Kb / 22P
   Thin SOT23 1A Load Step-Down DC-DC Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com