công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM137H bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM137H
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-Terminal Adjustable Negative Regulators
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM137H bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  LM137H Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments LM137H Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LM137H Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM137H Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM137H Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM137H Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM137H Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM137H Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM137H Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 28 page
background image
LM137, LM337-N
www.ti.com
SNVS778E – MAY 1999 – REVISED JANUARY 2016
5 Pin Configuration and Functions
TO Metal Can Package
TO-220 Plastic Package
3-Pin Package Number NDT0003A
Package Number NDE0003B
Bottom View
Front View
SOT-223
3-Lead Package Marked N02A
Front View
Pin Functions
PIN
I/O
DESCRIPTION
NAME
TO-220
TO
SOT-223
ADJ
1
1
1
Adjust pin
VIN
2, TAB
3, CASE
2, 4
I
Input voltage pin for the regulator
VOUT
3
2
3
O
Output voltage pin for the regulator
Copyright © 1999–2016, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
3
Product Folder Links: LM137 LM337-N


Số phần tương tự - LM137H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM137H NSC-LM137H Datasheet
836Kb / 12P
   3-Terminal Adjustable Negative Regulators
logo
STMicroelectronics
LM137H STMICROELECTRONICS-LM137H Datasheet
245Kb / 14P
   THREE-TERMINAL ADJUSTABLE NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS
March 1993
logo
Seme LAB
LM137H SEME-LAB-LM137H Datasheet
17Kb / 2P
   0.5 AMP NEGATIVE ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
logo
Texas Instruments
LM137H TI1-LM137H Datasheet
2Mb / 22P
[Old version datasheet]   3-Terminal Adjustable Negative Regulators
LM137H-MD8 TI1-LM137H-MD8 Datasheet
833Kb / 22P
[Old version datasheet]   3-Terminal Adjustable Negative Regulators
More results

Mô tả tương tự - LM137H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM137QML TI1-LM137QML Datasheet
312Kb / 17P
[Old version datasheet]   3-Terminal Adjustable Negative Regulators
LM137QML TI1-LM137QML_17 Datasheet
842Kb / 22P
[Old version datasheet]   3-Terminal Adjustable Negative Regulators
LM337-N-MIL TI1-LM337-N-MIL Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   3-Terminal Adjustable Negative Regulators
LM337IMP-NOPB TI1-LM337IMP-NOPB Datasheet
2Mb / 22P
[Old version datasheet]   3-Terminal Adjustable Negative Regulators
logo
National Semiconductor ...
LM137 NSC-LM137 Datasheet
836Kb / 12P
   3-Terminal Adjustable Negative Regulators
logo
Texas Instruments
LM137QML TI1-LM137QML_16 Datasheet
833Kb / 22P
[Old version datasheet]   3-Terminal Adjustable Negative Regulators
LM137JAN TI1-LM137JAN_13 Datasheet
791Kb / 18P
[Old version datasheet]   3-Terminal Adjustable Negative Regulators
LM137JAN TI1-LM137JAN Datasheet
349Kb / 18P
[Old version datasheet]   LM137JAN 3-Terminal Adjustable Negative Regulators
LM137QML TI-LM137QML_15 Datasheet
791Kb / 22P
[Old version datasheet]   LM137QML 3-Terminal Adjustable Negative Regulators
logo
National Semiconductor ...
LM137HV NSC-LM137HV Datasheet
340Kb / 10P
   3-Terminal Adjustable Negative Regulators (High Voltage)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com