công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ES239 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Cyrustek corporation

tên linh kiện ES239
Giải thích chi tiết về linh kiện  6000 Counts DMM / Inrush
Download  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYRUSTEK [Cyrustek corporation]
Trang chủ  http://www.cyrustek.com.tw
Logo CYRUSTEK - Cyrustek corporation

ES239 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Cyrustek corporation

Back Button ES239 Datasheet HTML 5Page - Cyrustek corporation ES239 Datasheet HTML 6Page - Cyrustek corporation ES239 Datasheet HTML 7Page - Cyrustek corporation ES239 Datasheet HTML 8Page - Cyrustek corporation ES239 Datasheet HTML 9Page - Cyrustek corporation ES239 Datasheet HTML 10Page - Cyrustek corporation ES239 Datasheet HTML 11Page - Cyrustek corporation ES239 Datasheet HTML 12Page - Cyrustek corporation ES239 Datasheet HTML 13Page - Cyrustek corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 36 page
background image
V 2.2
9
2015/12/15
ES239
6000 Counts DMM / Inrush
1.2.1. OL Selection
ES239 has a voltage OL selection feature archived by configuring the pin CESEL. In automatic
voltage mode, ES239 will show OL when the voltage is exceed the overflow level. If CESEL is
connected to V+, ES239 will have a 1010V overflow level in voltage mode. If CESEL connected to
DGND, the overflow level will be set to 610V in DCV and ACV mode. The configuration of CESEL
is listed below.
For ACV/DCV voltage modes:
CESEL
V+
DGND
OL level
1010V
610V
Note: V-/Floating level is not available.
1.3.
Low Pass Filter (LPF) Mode For ACA/ACV Mode
ES239 provides a 3
rd order low-pass filter to reduce the influence of high frequency noise. This
LPF feature is available in ACV or ACA modes. Set FC5 to low in these modes, the KEY button is
used to activate the LPF feature. Press KEY button for less than 1 second to select the 3dB bandwidth
of LPF sequentially ( Full / 1kHz ) and the relative LCD symbol on LCD panel will be active also.
When inrush mode is active, the LPF mode (BW3dB = 1kHz) will be enabled temporarily.
The DIS (pin94) could enable/disable the Low Pass Filter feature available.
DIS
V+
DGND
Floating
V-
LPF
Disable
Enable
Disable
Enable


Số phần tương tự - ES239

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Power-One
ES2320-7R POWER-ONE-ES2320-7R Datasheet
147Kb / 4P
   100 Watt DC-DC Converters
logo
Cyrustek corporation
ES233 CYRUSTEK-ES233 Datasheet
850Kb / 37P
   4000 Counts DMM
ES235 CYRUSTEK-ES235 Datasheet
849Kb / 37P
   4000 Counts DMM / Peak
ES236 CYRUSTEK-ES236 Datasheet
800Kb / 36P
   4000 Counts DMM / Inrush
ES237 CYRUSTEK-ES237 Datasheet
1Mb / 37P
   6000 Counts DMM
More results

Mô tả tương tự - ES239

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cyrustek corporation
ES237 CYRUSTEK-ES237 Datasheet
1Mb / 37P
   6000 Counts DMM
ES51927 CYRUSTEK-ES51927 Datasheet
342Kb / 22P
   6000 Counts Smart DMM
ES51928 CYRUSTEK-ES51928 Datasheet
345Kb / 22P
   6000 Counts Smart DMM
ES238 CYRUSTEK-ES238 Datasheet
863Kb / 37P
   6000 Counts DMM / Peak
ES51927 CYRUSTEK-ES51927_10 Datasheet
407Kb / 22P
   6000 Counts Smart DMM
ES51928 CYRUSTEK-ES51928_10 Datasheet
411Kb / 22P
   6000 Counts Smart DMM
ES236 CYRUSTEK-ES236 Datasheet
800Kb / 36P
   4000 Counts DMM / Inrush
ES51929 CYRUSTEK-ES51929 Datasheet
728Kb / 25P
   6000 Counts Smart DMM
ES252 CYRUSTEK-ES252 Datasheet
874Kb / 36P
   2000 Counts DMM
ES277 CYRUSTEK-ES277 Datasheet
463Kb / 25P
   4000 Counts DMM
V 1.1 2016/08/16
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com