công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STR-W6051S bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Sanken electric

tên linh kiện STR-W6051S
Giải thích chi tiết về linh kiện  Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANKEN [Sanken electric]
Trang chủ  http://www.sanken-ele.co.jp/en
Logo SANKEN - Sanken electric

STR-W6051S bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Sanken electric

Back Button STR-W6051S Datasheet HTML 5Page - Sanken electric STR-W6051S Datasheet HTML 6Page - Sanken electric STR-W6051S Datasheet HTML 7Page - Sanken electric STR-W6051S Datasheet HTML 8Page - Sanken electric STR-W6051S Datasheet HTML 9Page - Sanken electric STR-W6051S Datasheet HTML 10Page - Sanken electric STR-W6051S Datasheet HTML 11Page - Sanken electric STR-W6051S Datasheet HTML 12Page - Sanken electric STR-W6051S Datasheet HTML 13Page - Sanken electric Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 26 page
background image
STR-W6000S Series
STR-W6000S - DS Rev.2.0
SANKEN ELECTRIC CO.,LTD.
9
Aug. 07, 2014
4.
Functional Block Diagram
UVLO
OVP
TSD
REG
Brown-in
Brown-out
PWM OSC
OLP
Feedback
control
Slope
compensation
LEB
Drain peak current
compensation
OCP
Startup
DRV
VREG
6.4V
12.8V
7V
VCC
VCC
BR
FB/OLP
D/ST
S/OCP
GND
1
3
5
6
7
4
S
R
Q
BD_STR-W6000S_R1
5.
Pin Configuration Definitions
1
6
4
D/ST
S/OCP
VCC
GND
FB/OLP
BR
(LF2003)
3
5
7
Pin
Name
Descriptions
1
D/ST
MOSFET drain and startup current input
2
(Pin removed)
3
S/OCP
MOSFET source and overcurrent protection
(OCP) signal input
4
VCC
Power supply voltage input for control part and
overvoltage protection (OVP) signal input
5
GND
Ground
6
FB /OLP
Constant voltage control signal input and over
load protection (OLP) signal input
7
BR
Brown-In and Brown-Out detection voltage input


Số phần tương tự - STR-W6051S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanken electric
STR-W6051S SANKEN-STR-W6051S Datasheet
216Kb / 14P
   PWM Off-Line Switching Regulator ICs
More results

Mô tả tương tự - STR-W6051S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanken electric
STR5A164D SANKEN-STR5A164D Datasheet
807Kb / 21P
   Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
STR-A6000 SANKEN-STR-A6000_15 Datasheet
787Kb / 28P
   Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
STR3A400HDL SANKEN-STR3A400HDL Datasheet
774Kb / 24P
   Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
STR5A100D SANKEN-STR5A100D Datasheet
813Kb / 21P
   Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
STR4A100 SANKEN-STR4A100 Datasheet
747Kb / 23P
   Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
STR3A475HDL SANKEN-STR3A475HDL Datasheet
636Kb / 23P
   Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
STR-A6000MZ SANKEN-STR-A6000MZ Datasheet
647Kb / 26P
   Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
STR3A100 SANKEN-STR3A100 Datasheet
702Kb / 25P
   Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
STR6A100HZ SANKEN-STR6A100HZ Datasheet
708Kb / 25P
   Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
STR6A153MV SANKEN-STR6A153MV Datasheet
745Kb / 24P
   Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com