công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STR3A453D bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Sanken electric

tên linh kiện STR3A453D
Giải thích chi tiết về linh kiện  Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANKEN [Sanken electric]
Trang chủ  http://www.sanken-ele.co.jp/en
Logo SANKEN - Sanken electric

STR3A453D bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Sanken electric

Back Button STR3A453D Datasheet HTML 2Page - Sanken electric STR3A453D Datasheet HTML 3Page - Sanken electric STR3A453D Datasheet HTML 4Page - Sanken electric STR3A453D Datasheet HTML 5Page - Sanken electric STR3A453D Datasheet HTML 6Page - Sanken electric STR3A453D Datasheet HTML 7Page - Sanken electric STR3A453D Datasheet HTML 8Page - Sanken electric STR3A453D Datasheet HTML 9Page - Sanken electric STR3A453D Datasheet HTML 10Page - Sanken electric Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 26 page
background image
STR3A400 Series
STR3A400-DSE Rev.2.1
SANKEN ELECTRIC CO.,LTD.
6
Sept. 18, 2015
http://www.sanken-ele.co.jp/en/
© SANKEN ELECTRIC CO.,LTD. 2014
3.2
MOSFET Safe Operating Area Curves
When the IC is used, the safe operating area curve should be multiplied by the temperature derating coefficient
derived from Figure 3-1. The broken line in the safe operating area curve is the drain current curve limited by
on-resistance.
Unless otherwise specified, TA = 25 °C, Single pulse.
● STR3A451 / 51D
● STR3A453 / 53D
● STR3A455 / 55D
0.01
0.1
1
10
1
10
100
1000
Drain-to-Source Voltage (V)
0.1ms
1ms
0.01
0.1
1
10
1
10
100
1000
Drain-to-Source Voltage (V)
0.1ms
1ms
0.01
0.1
1
10
1
10
100
1000
Drain-to-Source Voltage (V)
0.1ms
1ms


Số phần tương tự - STR3A453D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanken electric
STR3A400HDL SANKEN-STR3A400HDL Datasheet
774Kb / 24P
   Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
STR3A462HDL SANKEN-STR3A462HDL Datasheet
774Kb / 24P
   Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
STR3A463HDL SANKEN-STR3A463HDL Datasheet
774Kb / 24P
   Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
STR3A475HDL SANKEN-STR3A475HDL Datasheet
636Kb / 23P
   Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STR3A453D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanken electric
STR5A164D SANKEN-STR5A164D Datasheet
807Kb / 21P
   Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
STR-A6000 SANKEN-STR-A6000_15 Datasheet
787Kb / 28P
   Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
STR-W6000S SANKEN-STR-W6000S Datasheet
734Kb / 26P
   Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
STR3A400HDL SANKEN-STR3A400HDL Datasheet
774Kb / 24P
   Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
STR5A100D SANKEN-STR5A100D Datasheet
813Kb / 21P
   Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
STR4A100 SANKEN-STR4A100 Datasheet
747Kb / 23P
   Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
STR3A475HDL SANKEN-STR3A475HDL Datasheet
636Kb / 23P
   Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
STR-A6000MZ SANKEN-STR-A6000MZ Datasheet
647Kb / 26P
   Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
STR3A100 SANKEN-STR3A100 Datasheet
702Kb / 25P
   Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
STR6A100HZ SANKEN-STR6A100HZ Datasheet
708Kb / 25P
   Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
STR6A153MV SANKEN-STR6A153MV Datasheet
745Kb / 24P
   Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com