công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STR3A200 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Sanken electric

tên linh kiện STR3A200
Giải thích chi tiết về linh kiện  Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANKEN [Sanken electric]
Trang chủ  http://www.sanken-ele.co.jp/en
Logo SANKEN - Sanken electric

STR3A200 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Sanken electric

Back Button STR3A200 Datasheet HTML 3Page - Sanken electric STR3A200 Datasheet HTML 4Page - Sanken electric STR3A200 Datasheet HTML 5Page - Sanken electric STR3A200 Datasheet HTML 6Page - Sanken electric STR3A200 Datasheet HTML 7Page - Sanken electric STR3A200 Datasheet HTML 8Page - Sanken electric STR3A200 Datasheet HTML 9Page - Sanken electric STR3A200 Datasheet HTML 10Page - Sanken electric STR3A200 Datasheet HTML 11Page - Sanken electric Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 25 page
background image
STR3A200 Series
STR3A200 - DSJ Rev.2.0
SANKEN ELECTRIC CO.,LTD.
7
May.18, 2015
http://www.sanken-ele.co.jp
© SANKEN ELECTRIC CO.,LTD. 2013
3.3
Ambient Temperature versus Power Dissipation Curves
● STR3A251 / 51D
● STR3A253 / 53D
● STR3A255 / 55D
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
0
25
50
75
100
125
150
Ambient Temperature, T
A (°C )
P
D1 = 1.68 W
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
0
25
50
75
100
125
150
Ambient Temperature, T
A (°C )
P
D1 = 1.76 W
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
0
25
50
75
100
125
150
Ambient Temperature, T
A (°C )
P
D1 = 1.81 W


Số phần tương tự - STR3A200

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanken electric
STR3A100 SANKEN-STR3A100 Datasheet
702Kb / 25P
   Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
STR3A151 SANKEN-STR3A151 Datasheet
265Kb / 14P
   PWM Off-Line Switching Regulator ICs
logo
Allegro MicroSystems
STR3A151 ALLEGRO-STR3A151 Datasheet
264Kb / 14P
   PWM Off-Line Switching Regulator ICs
logo
Sanken electric
STR3A151D SANKEN-STR3A151D Datasheet
265Kb / 14P
   PWM Off-Line Switching Regulator ICs
logo
Allegro MicroSystems
STR3A151D ALLEGRO-STR3A151D Datasheet
265Kb / 14P
   PWM Off-Line Switching Regulator ICs
More results

Mô tả tương tự - STR3A200

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanken electric
STR5A164D SANKEN-STR5A164D Datasheet
807Kb / 21P
   Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
STR-A6000 SANKEN-STR-A6000_15 Datasheet
787Kb / 28P
   Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
STR-W6000S SANKEN-STR-W6000S Datasheet
734Kb / 26P
   Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
STR3A400HDL SANKEN-STR3A400HDL Datasheet
774Kb / 24P
   Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
STR5A100D SANKEN-STR5A100D Datasheet
813Kb / 21P
   Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
STR4A100 SANKEN-STR4A100 Datasheet
747Kb / 23P
   Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
STR3A475HDL SANKEN-STR3A475HDL Datasheet
636Kb / 23P
   Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
STR-A6000MZ SANKEN-STR-A6000MZ Datasheet
647Kb / 26P
   Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
STR3A100 SANKEN-STR3A100 Datasheet
702Kb / 25P
   Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
STR6A100HZ SANKEN-STR6A100HZ Datasheet
708Kb / 25P
   Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
STR6A153MV SANKEN-STR6A153MV Datasheet
745Kb / 24P
   Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com