công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STR3A200 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Sanken electric

tên linh kiện STR3A200
Giải thích chi tiết về linh kiện  Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANKEN [Sanken electric]
Trang chủ  http://www.sanken-ele.co.jp/en
Logo SANKEN - Sanken electric

STR3A200 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Sanken electric

  STR3A200 Datasheet HTML 1Page - Sanken electric STR3A200 Datasheet HTML 2Page - Sanken electric STR3A200 Datasheet HTML 3Page - Sanken electric STR3A200 Datasheet HTML 4Page - Sanken electric STR3A200 Datasheet HTML 5Page - Sanken electric STR3A200 Datasheet HTML 6Page - Sanken electric STR3A200 Datasheet HTML 7Page - Sanken electric STR3A200 Datasheet HTML 8Page - Sanken electric STR3A200 Datasheet HTML 9Page - Sanken electric Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 25 page
background image
STR3A200 Series
STR3A200 - DSJ Rev.2.0
SANKEN ELECTRIC CO.,LTD.
5
May.18, 2015
http://www.sanken-ele.co.jp
© SANKEN ELECTRIC CO.,LTD. 2013
Parameter
Symbol
Test
Conditions
Pins
Min.
Typ.
Max.
Units
Notes
Thermal Shutdown Operating
Temperature
Tj(TSD)
127
145
°C
Thermal Shutdown Hysteresis
Temperature
Tj(TSD)HYS
80
°C
3A2××D
MOSFET
Drain-to-Source Breakdown
Voltage
VDSS
IDS = 300µA
8 − 1
650
V
Drain Leakage Current
IDSS
VDS = VDSS
8 − 1
300
µA
On Resistance
RDS(ON)
IDS = 0.4A
8 − 1
4.0
Ω
3A251 / 51D
1.9
3A253 / 53D
1.1
3A255 / 55D
Switching Time
tf
8 – 1
250
ns
Thermal Resistance
Channel to Case Thermal
Resistance
(2)
θ
ch-C
18
°C/W
3A251 / 51D
/53 / 53D
17
°C/W
3A255 / 55D
(2) θ
ch-C is thermal resistance between channel and case. Case temperature (TC) is measured at the center of the case top
surface.
3.
Performance Curves
3.1
Derating Curves
Figure 3-1 SOA Temperature Derating Coefficient Curve
Figure 3-2 Avalanche Energy Derating Coefficient Curve
0
20
40
60
80
100
0
25
50
75
100
125
150
Channel Temperature, Tch (°C)
0
20
40
60
80
100
25
50
75
100
125
150
Channel Temperature, Tch (°C)


Số phần tương tự - STR3A200

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanken electric
STR3A100 SANKEN-STR3A100 Datasheet
702Kb / 25P
   Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
STR3A151 SANKEN-STR3A151 Datasheet
265Kb / 14P
   PWM Off-Line Switching Regulator ICs
logo
Allegro MicroSystems
STR3A151 ALLEGRO-STR3A151 Datasheet
264Kb / 14P
   PWM Off-Line Switching Regulator ICs
logo
Sanken electric
STR3A151D SANKEN-STR3A151D Datasheet
265Kb / 14P
   PWM Off-Line Switching Regulator ICs
logo
Allegro MicroSystems
STR3A151D ALLEGRO-STR3A151D Datasheet
265Kb / 14P
   PWM Off-Line Switching Regulator ICs
More results

Mô tả tương tự - STR3A200

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanken electric
STR5A164D SANKEN-STR5A164D Datasheet
807Kb / 21P
   Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
STR-A6000 SANKEN-STR-A6000_15 Datasheet
787Kb / 28P
   Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
STR-W6000S SANKEN-STR-W6000S Datasheet
734Kb / 26P
   Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
STR3A400HDL SANKEN-STR3A400HDL Datasheet
774Kb / 24P
   Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
STR5A100D SANKEN-STR5A100D Datasheet
813Kb / 21P
   Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
STR4A100 SANKEN-STR4A100 Datasheet
747Kb / 23P
   Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
STR3A475HDL SANKEN-STR3A475HDL Datasheet
636Kb / 23P
   Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
STR-A6000MZ SANKEN-STR-A6000MZ Datasheet
647Kb / 26P
   Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
STR3A100 SANKEN-STR3A100 Datasheet
702Kb / 25P
   Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
STR6A100HZ SANKEN-STR6A100HZ Datasheet
708Kb / 25P
   Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
STR6A153MV SANKEN-STR6A153MV Datasheet
745Kb / 24P
   Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com