công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MV-9450A bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Vectron International, Inc

tên linh kiện MV-9450A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Any frequency between 220-625 MHz with 6 decimal places of accuracy
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VECTRON [Vectron International, Inc]
Trang chủ  http://www.vectron.com
Logo VECTRON - Vectron International, Inc

MV-9450A bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Vectron International, Inc

  MV-9450A Datasheet HTML 1Page - Vectron International, Inc MV-9450A Datasheet HTML 2Page - Vectron International, Inc MV-9450A Datasheet HTML 3Page - Vectron International, Inc MV-9450A Datasheet HTML 4Page - Vectron International, Inc MV-9450A Datasheet HTML 5Page - Vectron International, Inc MV-9450A Datasheet HTML 6Page - Vectron International, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
Vectron Interna onal • 267 Lowell Road, Hudson, NH 03051 • Tel: 1-88-VECTRON-1 • h p://www.vectron.com
Page 4 of 6
Rev 1.2 Aug 2014
Z0 = 50 :
Z0 = 50 :
D+
D-
OUT+
OUT-
Drive Device
Receiver
Device
R1
R2
R3
R4
VDD
VDD = 3.3V => R1 = R3 = 133 : and
R2 = R4 = 82 :
VDD = 2.5V => R1 = R3 = 250 : and
R2 = R4 = 62.5 :
VDD
Z0 = 50 :
Z0 = 50 :
D+
D-
OUT+
OUT-
100 :
Drive Device
Receiver Device
VDD
Figure 3. LVPECL with Thevenin Typical Termina on
Figure 4. LVDS Single Termina on (Load Terminated)
Termina on Circuit Examples
Z0 = 50 :
Z0 = 50 :
D+
D-
OUT+
OUT-
50 :
VTT = VDD – 2.0 V
Drive Device
Receiver Device
50 :
VDD
D+
D-
OUT+
OUT-
Drive Device
Receiver Device
Z0 = 50 :
Z0 = 50 :
R1
50 :
50 :
R1
VTT
100 nF
100 nF
R1 = 100 to 150 :
VDD
Figure 1. LVPECL Typical Termina on
Figure 2. LVPECL AC Coupled Termina on


Số phần tương tự - MV-9450A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vectron International, ...
MV-9400A VECTRON-MV-9400A Datasheet
281Kb / 6P
   Any frequency between 1 MHz and 220 MHz with 6 decimal places of accuracy
More results

Mô tả tương tự - MV-9450A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vectron International, ...
MV-9350A VECTRON-MV-9350A Datasheet
346Kb / 5P
   Any frequency between 80 MHz and 220 MHz with 6 decimal places of accuracy
MV-9400A VECTRON-MV-9400A Datasheet
281Kb / 6P
   Any frequency between 1 MHz and 220 MHz with 6 decimal places of accuracy
MV-9300A VECTRON-MV-9300A Datasheet
253Kb / 5P
   Any frequency between 1 MHz and 80 MHz with 6 decimal places of accuracy
logo
Abracon Corporation
ASTMUPLD ABRACON-ASTMUPLD Datasheet
2Mb / 6P
   Any frequency between 1MHz and 625MHz
05/15/2017
logo
SiTime Corp.
SIT9122 SITIME-SIT9122 Datasheet
345Kb / 8P
   220-625 MHz High Performance Differential Oscillator
SIT5022 SITIME-SIT5022 Datasheet
485Kb / 13P
   220-625 MHz High Performance Differential (VC) TCXO
logo
Silicon Laboratories
SI5332 SILABS-SI5332 Datasheet
816Kb / 59P
   Any-Frequency 6/8/12-output
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0912A TAI-SAW-TA0912A Datasheet
378Kb / 10P
   SAW Filter 625 MHz
logo
Skyworks Solutions Inc.
SI5332 SKYWORKS-SI5332 Datasheet
1Mb / 76P
   6/8/12-Output Any-Frequency Clock Generator
Revision 206453A January, 2023
SI5355 SKYWORKS-SI5355 Datasheet
1Mb / 22P
   ANY-FREQUENCY 1–200 MHZ QUAD FREQUENCY 8-OUTPUT CLOCK GENERATOR
Rev. 1.2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com