công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74AHC02NSR bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN74AHC02NSR
Giải thích chi tiết về linh kiện  QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-NOR GATES
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

SN74AHC02NSR bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  SN74AHC02NSR Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments SN74AHC02NSR Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SN74AHC02NSR Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74AHC02NSR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74AHC02NSR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74AHC02NSR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74AHC02NSR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74AHC02NSR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74AHC02NSR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 26 page
background image
SN54AHC02
SN74AHC02
SCLS254L – DECEMBER 1995 – REVISED MAY 2013
www.ti.com
NOISE CHARACTERISTICS
VCC = 5 V, CL = 50 pF, TA = 25°C
(1)
SN74AHC08
UNIT
PARAMETER
MIN
MAX
VOL(P)
Quiet output, maximum dynamic VOL
0.8
V
VOL(V)
Quiet output, minimum dynamic VOL
–0.8
V
VOH(V)
Quiet output, minimum dynamic VOH
4.9
V
VIH(D)
High-level dynamic input voltage
3.5
V
VIL(D)
Low-level dynamic input voltage
1.5
V
(1)
Characteristics are for surface-mount packages only.
OPERATING CHARACTERISTICS
VCC = 5 V, TA = 25°C
PARAMETER
TEST CONDITIONS
TYP
UNIT
Cpd
Power dissipation capacitance
No load,
f = 1 MHz
15
pF
4
Submit Documentation Feedback
Copyright © 1995–2013, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: SN54AHC02 SN74AHC02


Số phần tương tự - SN74AHC02NSR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74AHC02NSR TI-SN74AHC02NSR Datasheet
624Kb / 18P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2 - INPUT POSITIVE - NOR GATES
SN74AHC02NSR TI-SN74AHC02NSR Datasheet
2Mb / 37P
[Old version datasheet]   SNx4AHC02 Quadruple 2-Input Positive-Nor Gates
REVISED JUNE 2023
SN74AHC02NSRE4 TI-SN74AHC02NSRE4 Datasheet
624Kb / 18P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2 - INPUT POSITIVE - NOR GATES
More results

Mô tả tương tự - SN74AHC02NSR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hitachi Semiconductor
HD74LS02 HITACHI-HD74LS02 Datasheet
43Kb / 5P
   Quadruple 2-input Positive NOR Gates
logo
Texas Instruments
SN54F36 TI-SN54F36 Datasheet
142Kb / 4P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-NOR GATES
SN54ALS02A TI-SN54ALS02A_08 Datasheet
665Kb / 16P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-NOR GATES
SN54AHC02 TI-SN54AHC02 Datasheet
86Kb / 6P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-NOR GATES
SN54AHCT02 TI-SN54AHCT02 Datasheet
83Kb / 6P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-NOR GATES
SN54AHCC02 TI-SN54AHCC02 Datasheet
624Kb / 18P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2 - INPUT POSITIVE - NOR GATES
SN54HC02 TI-SN54HC02_07 Datasheet
661Kb / 17P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-NOR GATES
SN54AHCT02 TI-SN54AHCT02_08 Datasheet
1Mb / 23P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-NOR GATES
SN54HC02 TI-SN54HC02_09 Datasheet
700Kb / 18P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-NOR GATES
SN5402 TI-SN5402_07 Datasheet
968Kb / 25P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-NOR GATES
74AC11002D TI-74AC11002D Datasheet
83Kb / 5P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-NOR GATES
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com