công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM4549A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM4549A
Giải thích chi tiết về linh kiện  AC 97 Rev 2.1 Multi-Channel Audio Codec
Download  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM4549A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Texas Instruments

  LM4549A Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments LM4549A Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LM4549A Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM4549A Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM4549A Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM4549A Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM4549A Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM4549A Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM4549A Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 35 page
background image
6
6
6
MIC1
AUX
MIC2
R
E
C
O
R
D
S
EL
E
C
T
M
U
X
CD
VIDEO
LINE_IN
PHONE
PC_BEEP
LINE_OUT
LNLVL_OUT
MONO_OUT
EAPD
RESET#
SDATA_OUT
SYNC
BIT_CLK
SDATA_IN
XTAL_OUT
XTAL_IN
ID0#
ID1#
*
*
6
MIX2
*
+
MIX1
STEREO SIGNAL PATH
MONO SIGNAL PATH
Gain Attenuation Mute
(Mute is default)
NN
Address of Analog Input Volume
Control Register
NN (HEX)
G A M
*
Asterisk denotes default
setting after Cold Reset
DIGITAL SIGNAL PATH
18
18
18
18
16
Control bit m in Register with
hexadecimal address NN
Dm, NNh
Control Register with
hexadecimal address NN
NNh
6' DAC
6' DAC
6' ADC
6' ADC
18h
*
GAIN: D6,0Eh
*0dB / 20dB
$& ¶97
REGISTERS
CODEC
IDENTITY
SELECT
D13, 20h
3D SOUND
GAIN
ATTEN
MUTE
1Ch
GAIN
MUTE
Atten Mute
MONO VOLUME:
06h
Atten Mute
LINE LEVEL
VOLUME: 04h
Atten Mute
MASTER
VOLUME: 02h
G
A
M
0C
G
A
M
0A
A
M
0E
G
A
M
10
G
A
M
12
G
A
M
14
G
A
M
16
G
A
M
POWER SUPPLY
&
REFERENCES
MONO
MIX
MIX
STEREO
MIX 3D
POP
MS
OBSOLETE
LM4549
SNOS987E – NOVEMBER 2002 – REVISED APRIL 2013
www.ti.com
Figure 1. BLOCK DIAGRAM
2
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2002–2013, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM4549


Số phần tương tự - LM4549A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM4549A NSC-LM4549A Datasheet
528Kb / 28P
   AC ??7 Rev 2.1 Codec with Sample Rate Conversion and National 3D Sound
LM4549AVH NSC-LM4549AVH Datasheet
528Kb / 28P
   AC ??7 Rev 2.1 Codec with Sample Rate Conversion and National 3D Sound
More results

Mô tả tương tự - LM4549A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM4550BVHX TI1-LM4550BVHX Datasheet
1Mb / 43P
[Old version datasheet]   LM4550B AC 97 Rev 2.1 Multi-Channel Audio Codec
logo
List of Unclassifed Man...
ES1921 ETC-ES1921 Datasheet
125Kb / 4P
   AC 97 Rev 2.1 Audio CODEC
logo
Texas Instruments
LM4546A TI1-LM4546A Datasheet
660Kb / 32P
[Old version datasheet]   AC 97 Rev 2 Multi-Channel Audio Codec
LM4548A TI1-LM4548A Datasheet
676Kb / 34P
[Old version datasheet]   AC 97 Rev 2 Multi-Channel Audio Codec
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK4543 AKM-AK4543 Datasheet
385Kb / 31P
   AC??7 Rev 2.1 Multimedia Audio CODEC
AK4541 AKM-AK4541 Datasheet
383Kb / 31P
   AC??7 Rev 2.1 Multimedia Audio CODEC
logo
Texas Instruments
LM4546 TI1-LM4546 Datasheet
451Kb / 22P
[Old version datasheet]   AC 97 Rev 2 Codec
logo
Wolfson Microelectronic...
WM9707 WOLFSON-WM9707_06 Datasheet
333Kb / 35P
   AC 97 Revision 2.1 Audio CODEC with SPDIF Output
logo
National Semiconductor ...
LM4550B NSC-LM4550B Datasheet
998Kb / 31P
   AC 97 Rev 2.1 Multi-Channel Audio Codec with Stereo Headphone Amplifier, Sample Rate Conversion and National 3D Sound
logo
Wolfson Microelectronic...
WM9714L WOLFSON-WM9714L_06 Datasheet
1Mb / 94P
   AC 97 Audio CODEC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com