công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM4548A bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM4548A
Giải thích chi tiết về linh kiện  AC 97 Rev 2 Multi-Channel Audio Codec
Download  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM4548A bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button LM4548A Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LM4548A Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM4548A Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM4548A Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM4548A Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM4548A Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM4548A Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM4548A Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM4548A Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 34 page
background image
SYNC
TSH
TSYNC2CLK
BIT_CLK
RESET#
TRST_LOW
TRST2CLK
BIT_CLK
RESET#
TRST_LOW
TRST2CLK
BIT_CLK
DVDD, AVDD
TSUPPLY2RST
DVDD (min), AVDD (min)
SYNC
BIT_CLK
SDATA_IN
SDATA_OUT
TRISE
TFALL
10%
90%
90%
10%
Input: VIH
Output: VOH
Input: VIL
Output: VOL
BIT_CLK
SDATA_IN
TCO
TDHOLD
TDSETUP
SYNC
TSSETUP
TSHOLD
SDATA_OUT
SYNC
TSH
TSL
TSP
TBCH
TBCL
TBCP
BIT_CLK
OBSOLETE
LM4548A
SNOS988D – NOVEMBER 2002 – REVISED APRIL 2013
www.ti.com
TIMING DIAGRAMS
Figure 1. Clocks
Figure 2. Data Delay, Setup and Hold
Figure 3. Digital Rise and Fall
Figure 4. Legend
Figure 5. Power On Reset
Figure 6. Cold Reset
Figure 7. Warm Reset
6
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2002–2013, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM4548A


Số phần tương tự - LM4548A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM4548A NSC-LM4548A Datasheet
534Kb / 28P
   AC ??7 Rev 2 Multi-Channel Audio Codec with Sample Rate Conversion and National 3D Sound
LM4548AVH NSC-LM4548AVH Datasheet
534Kb / 28P
   AC ??7 Rev 2 Multi-Channel Audio Codec with Sample Rate Conversion and National 3D Sound
More results

Mô tả tương tự - LM4548A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM4546A TI1-LM4546A Datasheet
660Kb / 32P
[Old version datasheet]   AC 97 Rev 2 Multi-Channel Audio Codec
LM4549A TI1-LM4549A Datasheet
434Kb / 35P
[Old version datasheet]   AC 97 Rev 2.1 Multi-Channel Audio Codec
LM4550BVHX TI1-LM4550BVHX Datasheet
1Mb / 43P
[Old version datasheet]   LM4550B AC 97 Rev 2.1 Multi-Channel Audio Codec
LM4546 TI1-LM4546 Datasheet
451Kb / 22P
[Old version datasheet]   AC 97 Rev 2 Codec
logo
List of Unclassifed Man...
ES1921 ETC-ES1921 Datasheet
125Kb / 4P
   AC 97 Rev 2.1 Audio CODEC
logo
National Semiconductor ...
LM4546A NSC-LM4546A Datasheet
1Mb / 28P
   AC 97 Rev 2 Multi-Channel Audio Codec with Sample Rate Conversion and National 3D Sound
logo
Wolfson Microelectronic...
WM9714L WOLFSON-WM9714L_06 Datasheet
1Mb / 94P
   AC 97 Audio CODEC
logo
Texas Instruments
LM4548 TI1-LM4548 Datasheet
570Kb / 21P
[Old version datasheet]   AC 97 Rev 2 Codec with Sample Rate Conversion
LM4546B TI1-LM4546B Datasheet
1Mb / 37P
[Old version datasheet]   LM4546B AC 97 Rev 2 Multi-Channel Audio Codec with Sample Rate Conversion and Texas Instruments 3D Sound
logo
Wolfson Microelectronic...
WM9713 WOLFSON-WM9713 Datasheet
1Mb / 111P
   AC 97 AUDIO TOUCHPANEL CODEC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com