công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM2429 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM2429
Giải thích chi tiết về linh kiện  Monolithic Triple Channel 15 MHz DTV Driver
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM2429 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  LM2429 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments LM2429 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LM2429 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM2429 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM2429 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM2429 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM2429 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM2429 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM2429 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 15 page
background image
95
100
105
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
OFFSET VOLTAGE (V)
tf
tr
30
40
50
60
70
80
90
100
110
CASE TEMPERATURE (°C)
20
25
30
35
40
45
50
tf
tr
FREQUENCY (MHz)
1
10
100
-15
-12
-9
-6
-3
0
3
8
10
12
14
16
18
20
LOAD CAPACITANCE (pF)
20
25
30
35
40
45
50
tf
tr
200ns/DIV
tr = 26ns
tf = 30ns
OBSOLETE
LM2429
SNOSA76D – JULY 2003 – REVISED APRIL 2013
www.ti.com
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
(VCC = +180VDC, VBB = +8VDC, CL = 8pF, VOUT = 130VPP (35V − 165V), Test Circuit - Figure 3 unless otherwise specified)
Figure 4. VOUT vs VIN
Figure 5. LM2429 Pulse Response
Figure 6. Bandwidth
Figure 7. Speed vs Load Capacitance
Figure 8. Speed vs Offset
Figure 9. Speed vs Case Temperature
4
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2003–2013, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM2429


Số phần tương tự - LM2429

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM2429 NSC-LM2429 Datasheet
723Kb / 12P
   Monolithic Triple Channel 15 MHz DTV Driver
More results

Mô tả tương tự - LM2429

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM2429 NSC-LM2429 Datasheet
723Kb / 12P
   Monolithic Triple Channel 15 MHz DTV Driver
LM2423 NSC-LM2423_06 Datasheet
1Mb / 11P
   220V Monolithic Triple Channel 15 MHz CRT DTV Driver
LM2423 NSC-LM2423 Datasheet
733Kb / 11P
   220V Monolithic Triple Channel 15 MHz CRT DTV Driver
LM2426TE NSC-LM2426TE Datasheet
808Kb / 12P
   Monolithic Triple Channel 30 MHz DTV Driver
logo
Texas Instruments
LM2422TE TI1-LM2422TE Datasheet
846Kb / 15P
[Old version datasheet]   Monolithic Triple Channel 30 MHz CRT DTV Driver
LM2459 TI1-LM2459 Datasheet
2Mb / 14P
[Old version datasheet]   Monolithic Single Channel 15 MHz DTV CRT Driver
logo
National Semiconductor ...
LM2459 NSC-LM2459 Datasheet
578Kb / 11P
   Monolithic Single Channel 15 MHz DTV CRT Driver
LM2425 NSC-LM2425 Datasheet
1Mb / 11P
   220V Monolithic Triple Channel 10 MHz CRT DTV Driver
LM2422 NSC-LM2422 Datasheet
603Kb / 8P
   220V Monolithic Triple Channel 30 MHz CRT DTV Driver
LM2422TE NSC-LM2422TE Datasheet
1Mb / 13P
   220V Monolithic Triple Channel 30 MHz CRT DTV Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com