công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM2422TE bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM2422TE
Giải thích chi tiết về linh kiện  Monolithic Triple Channel 30 MHz CRT DTV Driver
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM2422TE bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  LM2422TE Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments LM2422TE Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LM2422TE Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM2422TE Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM2422TE Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM2422TE Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM2422TE Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM2422TE Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM2422TE Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 15 page
background image
+220V
+12V
2
CL = 10 pF
50:
Output to
50: Scope
10 PF
0.1 PF
+
11
1,3,5
2422
10,8,6
47 PF
0.1 PF
VADJ
50:
1000:
0.47 PF
0.01 PF
VIN
7
50:
Test Point
4990: 4990:
0.1 PF
Pulse
Generator
Input
OBSOLETE
LM2422TE
www.ti.com
SNOSAL1D – JANUARY 2005 – REVISED APRIL 2013
AC TEST CIRCUIT
Note: 10 pF load includes parasitic capacitance.
Figure 3. Test Circuit (One Channel)
Figure 3 shows a typical test circuit for evaluation of the LM2422. This circuit is designed to allow testing of the
LM2422 in a 50
Ω environment without the use of an expensive FET probe. The two 4990Ω resistors form a
400:1 divider with the 50
Ω resistor and the oscilloscope. A test point is included for easy use of an oscilloscope
probe. The compensation capacitor is used to compensate the network to achieve flat frequency response.
Copyright © 2005–2013, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
3
Product Folder Links: LM2422TE


Số phần tương tự - LM2422TE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM2422TE NSC-LM2422TE Datasheet
1Mb / 13P
   220V Monolithic Triple Channel 30 MHz CRT DTV Driver
More results

Mô tả tương tự - LM2422TE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM2422 NSC-LM2422 Datasheet
603Kb / 8P
   220V Monolithic Triple Channel 30 MHz CRT DTV Driver
LM2422TE NSC-LM2422TE Datasheet
1Mb / 13P
   220V Monolithic Triple Channel 30 MHz CRT DTV Driver
LM2422_0505 NSC-LM2422_0505 Datasheet
602Kb / 8P
   220V Monolithic Triple Channel 30 MHz CRT DTV Driver
LM2425 NSC-LM2425 Datasheet
1Mb / 11P
   220V Monolithic Triple Channel 10 MHz CRT DTV Driver
LM2426TE NSC-LM2426TE Datasheet
808Kb / 12P
   Monolithic Triple Channel 30 MHz DTV Driver
LM2423 NSC-LM2423_06 Datasheet
1Mb / 11P
   220V Monolithic Triple Channel 15 MHz CRT DTV Driver
LM2423 NSC-LM2423 Datasheet
733Kb / 11P
   220V Monolithic Triple Channel 15 MHz CRT DTV Driver
logo
Texas Instruments
LM2450 TI1-LM2450 Datasheet
3Mb / 14P
[Old version datasheet]   Monolithic Triple Channel 7 MHz DC Coupled CRT DTV Driver
LM2451 TI1-LM2451 Datasheet
3Mb / 14P
[Old version datasheet]   Monolithic Triple Channel 12 MHz DC Coupled CRT DTV Driver
logo
National Semiconductor ...
LM2450 NSC-LM2450 Datasheet
1Mb / 12P
   220V Monolithic Triple Channel 7 MHz DC Coupled CRT DTV Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com