công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FSBB30CH60CT bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FSBB30CH60CT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Motion SPMR 3 Series
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FSBB30CH60CT bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button FSBB30CH60CT Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FSBB30CH60CT Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FSBB30CH60CT Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FSBB30CH60CT Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FSBB30CH60CT Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor FSBB30CH60CT Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor FSBB30CH60CT Datasheet HTML 12Page - Fairchild Semiconductor FSBB30CH60CT Datasheet HTML 13Page - Fairchild Semiconductor FSBB30CH60CT Datasheet HTML 14Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 15 page
background image
©2012 Fairchild Semiconductor Corporation
10
www.fairchildsemi.com
FSBB30CH60CT Rev. C3
Time Charts of Protective Function
a1 : Control supply voltage rises: after the voltage rises UVCCR, the circuits start to operate when next input is applied.
a2 : Normal operation: IGBT ON and carrying current.
a3 : Under-voltage detection (UVCCD).
a4 : IGBT OFF in spite of control input condition.
a5 : Fault output operation starts.
a6 : Under-voltage reset (UVCCR).
a7 : Normal operation: IGBT ON and carrying current.
Figure 8. Under-Voltage Protection (Low-Side)
b1 : Control supply voltage rises: after the voltage reaches UVBSR, the circuits start to operate when next input is applied.
b2 : Normal operation: IGBT ON and carrying current.
b3 : Under-voltage detection (UVBSD).
b4 : IGBT OFF in spite of control input condition, but there is no fault output signal.
b5 : Under-voltage reset (UVBSR).
b6 : Normal operation: IGBT ON and carrying current.
Figure 9. Under-Voltage Protection (High-Side)
Input Signal
Output Current
Fault Output Signal
Control
Supply Voltage
RESET
UV
CCR
Protection
Circuit State
SET
RESET
UV
CCD
a1
a3
a2
a4
a6
a5
a7
Input Signal
Output Current
Fault Output Signal
Control
Supply Voltage
RESET
UV
BSR
Protection
Circuit State
SET
RESET
UV
BSD
b1
b3
b2
b4
b6
b5
High-level (no fault output)


Số phần tương tự - FSBB30CH60CT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
FSBB30CH60CT ONSEMI-FSBB30CH60CT Datasheet
784Kb / 17P
   Motion SPM 3 Series
January 2014 Rev. C3
More results

Mô tả tương tự - FSBB30CH60CT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FSBB30CH60D FAIRCHILD-FSBB30CH60D Datasheet
1Mb / 15P
   Motion SPMR 3 Series
FNB33060T FAIRCHILD-FNB33060T Datasheet
1Mb / 15P
   Motion SPMR 3 Series
FSBB15CH60D FAIRCHILD-FSBB15CH60D Datasheet
717Kb / 15P
   Motion SPMR 3 Series
FSBB20CH60D FAIRCHILD-FSBB20CH60D Datasheet
718Kb / 15P
   Motion SPMR 3 Series
FNB51060T1 FAIRCHILD-FNB51060T1 Datasheet
1Mb / 14P
   Motion SPMR 55 Series
FNB51060TD1 FAIRCHILD-FNB51060TD1 Datasheet
842Kb / 15P
   Motion SPMR 55 Series
FNB51560T1 FAIRCHILD-FNB51560T1 Datasheet
1Mb / 14P
   Motion SPMR 55 Series
FNA51560T1 FAIRCHILD-FNA51560T1 Datasheet
781Kb / 15P
   Motion SPMR 55 Series
FSB50550ASE FAIRCHILD-FSB50550ASE Datasheet
611Kb / 10P
   Motion SPMR 5 Series
FNB50560T1 FAIRCHILD-FNB50560T1 Datasheet
1Mb / 14P
   Motion SPMR 55 Series
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com