công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FSBB20CH60D bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FSBB20CH60D
Giải thích chi tiết về linh kiện  Motion SPMR 3 Series
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FSBB20CH60D bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button FSBB20CH60D Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FSBB20CH60D Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FSBB20CH60D Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FSBB20CH60D Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FSBB20CH60D Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor FSBB20CH60D Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor FSBB20CH60D Datasheet HTML 12Page - Fairchild Semiconductor FSBB20CH60D Datasheet HTML 13Page - Fairchild Semiconductor FSBB20CH60D Datasheet HTML 14Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 15 page
background image
©2015 Fairchild Semiconductor Corporation
10
www.fairchildsemi.com
FSBB20CH60D Rev. 1.0
Mechanical Characteristics and Ratings
Figure 8. Flatness Measurement Position
Figure 9. Mounting Screws Torque Order
Note:
10. Do not make over torque when mounting screws. Much mounting torque may cause DBC cracks, as well as bolts and Al heat-sink destruction.
11. Avoid one-sided tightening stress. Figure 9 shows the recommended torque order for mounting screws. Uneven mounting can cause the DBC substrate of package to be
damaged. The pre-screwing torque is set to 20 ~ 30% of maximum torque rating.
Parameter
Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
Mounting Torque
Mounting Screw: M3
Recommended 0.62 N•m
0.51
0.62
0.80
N•m
Device Flatness
See Figure 7
0
-
+150
m
Weight
-
15.00
-
g
( + )
( + )
( + )
( + )
1
2
Pre - Screwing : 1
2
Final Screwing : 2
1


Số phần tương tự - FSBB20CH60D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
FSBB20CH60D ONSEMI-FSBB20CH60D Datasheet
758Kb / 17P
   Motion SPM 3 Series
August 2015 Rev. 1.0
More results

Mô tả tương tự - FSBB20CH60D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FSBB30CH60D FAIRCHILD-FSBB30CH60D Datasheet
1Mb / 15P
   Motion SPMR 3 Series
FNB33060T FAIRCHILD-FNB33060T Datasheet
1Mb / 15P
   Motion SPMR 3 Series
FSBB15CH60D FAIRCHILD-FSBB15CH60D Datasheet
717Kb / 15P
   Motion SPMR 3 Series
FSBB30CH60CT FAIRCHILD-FSBB30CH60CT Datasheet
664Kb / 15P
   Motion SPMR 3 Series
FNB51060T1 FAIRCHILD-FNB51060T1 Datasheet
1Mb / 14P
   Motion SPMR 55 Series
FNB51060TD1 FAIRCHILD-FNB51060TD1 Datasheet
842Kb / 15P
   Motion SPMR 55 Series
FNB51560T1 FAIRCHILD-FNB51560T1 Datasheet
1Mb / 14P
   Motion SPMR 55 Series
FNA51560T1 FAIRCHILD-FNA51560T1 Datasheet
781Kb / 15P
   Motion SPMR 55 Series
FSB50550ASE FAIRCHILD-FSB50550ASE Datasheet
611Kb / 10P
   Motion SPMR 5 Series
FNB50560T1 FAIRCHILD-FNB50560T1 Datasheet
1Mb / 14P
   Motion SPMR 55 Series
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com