công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM15KPA480AN bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Protek Devices

tên linh kiện SM15KPA480AN
Giải thích chi tiết về linh kiện  15kW SURFACE MOUNT POWER TVS COMPONENT
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PROTEC [Protek Devices]
Trang chủ  http://www.protekdevices.com
Logo PROTEC - Protek Devices

SM15KPA480AN bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Protek Devices

  SM15KPA480AN Datasheet HTML 1Page - Protek Devices SM15KPA480AN Datasheet HTML 2Page - Protek Devices SM15KPA480AN Datasheet HTML 3Page - Protek Devices SM15KPA480AN Datasheet HTML 4Page - Protek Devices SM15KPA480AN Datasheet HTML 5Page - Protek Devices SM15KPA480AN Datasheet HTML 6Page - Protek Devices SM15KPA480AN Datasheet HTML 7Page - Protek Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
Only One Name Means ProTek’Tion™
www.protekdevices.com
05417.R7 3/16
Page 4
SM15KPA17AN - SM15KPA480CAN
TYPICAL DEVICE CHARACTERISTICS
FIGURE 1
PEAK PULSE POWER VS PULSE TIME
t
d - Pulse Duration - µs
15kW, 10/1000µs
Waveform
0.1
1
10
100
1,000
10,000
100,000
1
10
100
1,000
Peak Pulse Power
10/1000µs
FIGURE 3
POWER DERATING CURVE
T
L - Lead Temperature - °C
0
25
50
75
100
125
150
0
20
40
60
80
100
FIGURE 2
PULSE WAVEFORM
t
f
Peak Value I
PP
TEST
WAVEFORM
PARAMETERS
t
f = 10µs
t
d = 1000µs
t
d = t/(IPP/2)
e-t
0
1
2
3
t - Time - ms
0
50
100
RTCA DO-160G COMPLIANT PRODUCT


Số phần tương tự - SM15KPA480AN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Protek Devices
SM15KPA48A PROTEC-SM15KPA48A Datasheet
450Kb / 6P
   15kW SURFACE MOUNT POWER TVS COMPONENT
SM15KPA48A PROTEC-SM15KPA48A Datasheet
370Kb / 6P
   15kW SURFACE MOUNT POWER TVS COMPONENT
More results

Mô tả tương tự - SM15KPA480AN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Protek Devices
SM15KPA17A PROTEC-SM15KPA17A_15 Datasheet
370Kb / 6P
   15kW SURFACE MOUNT POWER TVS COMPONENT
SM15KPA17A PROTEC-SM15KPA17A Datasheet
450Kb / 6P
   15kW SURFACE MOUNT POWER TVS COMPONENT
P15KP17 PROTEC-P15KP17_12 Datasheet
427Kb / 7P
   15kW POWER TVS COMPONENT
P15KP17 PROTEC-P15KP17_15 Datasheet
308Kb / 7P
   15kW POWER TVS COMPONENT
15KP17A PROTEC-15KP17A_12 Datasheet
483Kb / 7P
   15kW power tvs component
15KP17A PROTEC-15KP17A_10 Datasheet
552Kb / 7P
   15kW power tvs component
15KPA17A PROTEC-15KPA17A_10 Datasheet
420Kb / 7P
   15kW power tvs component
P15KP17 PROTEC-P15KP17 Datasheet
424Kb / 7P
   15kW power tvs component
15KPA17A PROTEC-15KPA17A_12 Datasheet
422Kb / 7P
   15kW power tvs component
PAM16AL30A PROTEC-PAM16AL30A Datasheet
383Kb / 5P
   15kW POWER TVS COMPONENT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com