công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM30KPA100CAN bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Protek Devices

tên linh kiện SM30KPA100CAN
Giải thích chi tiết về linh kiện  30kW SURFACE MOUNT POWER TVS COMPONENT
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PROTEC [Protek Devices]
Trang chủ  http://www.protekdevices.com
Logo PROTEC - Protek Devices

SM30KPA100CAN bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Protek Devices

  SM30KPA100CAN Datasheet HTML 1Page - Protek Devices SM30KPA100CAN Datasheet HTML 2Page - Protek Devices SM30KPA100CAN Datasheet HTML 3Page - Protek Devices SM30KPA100CAN Datasheet HTML 4Page - Protek Devices SM30KPA100CAN Datasheet HTML 5Page - Protek Devices SM30KPA100CAN Datasheet HTML 6Page - Protek Devices SM30KPA100CAN Datasheet HTML 7Page - Protek Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
Only One Name Means ProTek’Tion™
www.protekdevices.com
05435.R10 2/16
Page 6
SM30KPA30AN - SM30KPA320CAN
PACKAGE INFORMATION
SOLDER PAD OUTLINE DIMENSIONS
DIM
MILLIMETERS
INCHES
MIN
MAX
MIN
MAX
A
11.75
11.85
0.462
0.467
B
11.95
12.05
0.470
0.474
C
10.05
10.15
0.396
0.400
D
10.25
10.35
0.403
0.407
E
8.15
8.25
0.321
0.325
F
8.35
8.45
0.329
0.333
G
2.95
3.05
0.116
0.120
H
3.15
3.25
0.124
0.128
J
8.15
8.25
0.321
0.325
K
8.35
8.45
0.329
0.333
L
2.95
3.05
0.116
0.120
M
3.15
3.25
0.124
0.128
N
1.85
1.95
0.073
0.077
P
5.23
5.33
0.206
0.210
Q
6.25
6.35
0.246
0.250
R
6.05
6.15
0.238
0.242
S
1.65
1.75
0.065
0.069
T
5.44
5.54
0.214
0.218
Z
2.55
2.65
0.100
0.104
SOLDER PRINT OUTLINE DIMENSIONS
DIM
MILLIMETERS
INCHES
MIN
MAX
MIN
MAX
A
5.85
5.95
0.230
0.234
B
4.65
5.13
0.183
0.202
C
2.05
2.15
0.081
0.085
D
7.95
8.05
0.313
0.317
E
9.85
9.95
0.388
0.392
F
11.55
11.65
0.455
0.459
G
7.95
8.05
0.313
0.317
H
2.75
2.85
0.108
0.112
J
2.75
2.85
0.108
0.112
Q
R
T P
J
K
H
G
C
D
E F
A
B
L
M
N
Suggest Solder Print
Suggested Solder Pad
S
Z
Z
Z
A
B
G
H
E
D
F
J
C
RTCA DO-160G COMPLIANT PRODUCT


Số phần tương tự - SM30KPA100CAN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Protek Devices
SM30KPA30A PROTEC-SM30KPA30A Datasheet
347Kb / 6P
   30kW SURFACE MOUNT POWER TVS COMPONENT
SM30KPA30CA PROTEC-SM30KPA30CA Datasheet
347Kb / 6P
   30kW SURFACE MOUNT POWER TVS COMPONENT
SM30KPA33CA PROTEC-SM30KPA33CA Datasheet
347Kb / 6P
   30kW SURFACE MOUNT POWER TVS COMPONENT
SM30KPA36A PROTEC-SM30KPA36A Datasheet
347Kb / 6P
   30kW SURFACE MOUNT POWER TVS COMPONENT
SM30KPA43A PROTEC-SM30KPA43A Datasheet
347Kb / 6P
   30kW SURFACE MOUNT POWER TVS COMPONENT
More results

Mô tả tương tự - SM30KPA100CAN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Protek Devices
SM30KPA30A PROTEC-SM30KPA30A Datasheet
347Kb / 6P
   30kW SURFACE MOUNT POWER TVS COMPONENT
P30KP30A PROTEC-P30KP30A Datasheet
404Kb / 5P
   30kW power tvs component
P30KP30A PROTEC-P30KP30A_15 Datasheet
298Kb / 6P
   30kW POWER TVS COMPONENT
30KPA30A PROTEC-30KPA30A_12 Datasheet
489Kb / 5P
   30kW power tvs component
30KPA30A PROTEC-30KPA30A_11 Datasheet
400Kb / 5P
   30kW power tvs component
P30KP260A PROTEC-P30KP260A Datasheet
405Kb / 5P
   30kW POWER TVS COMPONENT
SM15KPA17A PROTEC-SM15KPA17A_15 Datasheet
370Kb / 6P
   15kW SURFACE MOUNT POWER TVS COMPONENT
SM15KPA17AN PROTEC-SM15KPA17AN Datasheet
412Kb / 7P
   15kW SURFACE MOUNT POWER TVS COMPONENT
SM15KPA17A PROTEC-SM15KPA17A Datasheet
450Kb / 6P
   15kW SURFACE MOUNT POWER TVS COMPONENT
15KP PROTEC-15KP Datasheet
88Kb / 5P
   POWER TVS COMPONENT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com